Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

40D331K Datasheet(PDF) 5 Page - Ceramate Technical

Part # 40D331K
Description  QUALITY APPROVAL and STRUCTURE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CERAMATE [Ceramate Technical]
Direct Link  http://www.ceramate.com.tw
Logo CERAMATE - Ceramate Technical

40D331K Datasheet(HTML) 5 Page - Ceramate Technical

  40D331K Datasheet HTML 1Page - Ceramate Technical 40D331K Datasheet HTML 2Page - Ceramate Technical 40D331K Datasheet HTML 3Page - Ceramate Technical 40D331K Datasheet HTML 4Page - Ceramate Technical 40D331K Datasheet HTML 5Page - Ceramate Technical  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
TYPE
錯誤
錯誤
錯誤
錯誤! 連結無效
連結無效
連結無效
連結無效。
。
。
。
MODEL
錯誤
錯誤
錯誤
錯誤! 連
連
連
連
結無效
結無效
結無效
結無效。
。
。
。
PAGE
5/5
CITATION
錯誤
錯誤
錯誤
錯誤! 連結無效
連結無效
連結無效
連結無效。
。
。
。
DATE
錯誤
錯誤
錯誤
錯誤! 連結無效
連結無效
連結無效
連結無效。
。
。
。
SUBJECT
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
REV.
錯誤
錯誤
錯誤
錯誤! 連結無效
連結無效
連結無效
連結無效。
。
。
。
PART
NUMBER
MAXIMUM
ALLOWABLE
VOLTAGE
VARISTOR
VOLTAGE
CLAMPING
VOLTAGE
(MAX.)
SURGE
CURRENT
(8/20μ
μ
μ
μs)
MAXIMUM
ENERGY
(10/1000μ
μ
μ
μs)
SURG
E
LIFE
Itm(A)
ACrms(V)
DC(V)
(V)
(V)
Ip(A)
1 TIME
2 TIMES
Wtm(joule)
(A)
40D201K
130
170
185〜225
340
310
40D241K
150
200
216〜264
395
360
40D271K
175
225
243〜297
455
390
40D331K
210
275
297〜363
550
460
40D361K
230
300
324〜396
595
475
40D391K
250
320
351〜429
650
490
40D431K
275
350
387〜473
710
550
40D471K
300
385
423〜517
775
600
40D511K
320
415
459〜561
845
640
40D621K
385
505
558〜682
1025
720
40D681K
420
560
612〜748
1120
750
40D751K
460
615
675〜825
1240
780
40D781K
485
640
702〜858
1290
820
40D821K
510
670
738〜902
1355
900
40D911K
550
745
819〜1001
1500
960
40D951K
575
765
885〜1045
1570
1000
40D102K
625
825
900〜1100
1650
1055
40D112K
680
895
990〜1210
1815
250
40000 25000
1155
500



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com