Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CDMC80D50/AA Datasheet(PDF) 13 Page - Sumida Corporation

Part # CDMC80D50/AA
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDMC80D50/AA Datasheet(HTML) 13 Page - Sumida Corporation

Back Button CDMC80D50/AA Datasheet HTML 9Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 10Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 11Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 12Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 13Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 14Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 15Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 16Page - Sumida Corporation CDMC80D50/AA Datasheet HTML 17Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 156 page
background image
13
Power Inductors < For Automotive Application >
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
CDRH10D48/A
Inductance Range
CDRH7D58R/A
CDRH8D38/A
CDRH8D48/A
CDRH10D48/A
10
µH - 220µH
10
µH - 120µH
10
µH - 150µH
2.4
µH - 330µH
Measuring Freq.(L)100kHz
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
CDRH8D48/A
8.9
2.3
45
Max. 5.0
Max. 8.5
3.0
7.0
Please note that when using the product for automotive while applying current with audio-frequency (AF) signals may result in audible noises due to magnetostriction.
Also, in order to avoid an audible noise problem, operating with Non-AF signals would be recommended.
The noise may amplify depending on the coil mount area on the PCB.
NOTE
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
CDRH8D38/A
Max. 10.5
Max. 5.0
4.0
11.0
3.2
45
9.0
8.9
2.3
45
Max. 4.0
Max. 8.5
3.0
7.0
BOTTOM VIEW
BOTTOM VIEW
BOTTOM VIEW
BOTTOM VIEW
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CDRH7D58R/A
CONNECTION
NEW
3.2
2.5
Max.6.0
Max.7.2
PROVISIONAL
About CDRH7D58R/A
本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。
This specification might be changed without notice due to under developing and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
/ インダクタンス範囲
/ インダクタンス測定周波数100kHz
車載向け製品に可聴周波数を含んだ電流を流すと磁歪現象によるうなりが生じ、
うなり音が聞こえる場合がありますので、
うなり音が問題となるような用途で御使用の場合は、可聴周波数及び可聴周波数成分を含んだ電流を流さないようにして下さい。
また、御使用基板での搭載場所によっては、
うなり音を増幅させる可能性もありますので御注意下さい。
/ 特記事項
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
裏面図
裏面図
裏面図
裏面図
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com