Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet(PDF) 4 Page - SPANSION

Part # S75WS256NDFBAWNK3
Description  Stacked Multi-Chip Product (MCP)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet(HTML) 4 Page - SPANSION

  S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 1Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 2Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 3Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 4Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 5Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 6Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 7Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 8Page - SPANSION S75WS256NDFBAWNK3 Datasheet HTML 9Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
2
S75WS-N Based MCPs
S75WS-N_02_A2 October 6, 2005
Prel imi n ary
Contents
S75WS-N Based MCPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
1
Product Selector Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
NOR Flash + pSRAM + ORNAND Flash MCPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Ordering Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Input/Output Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 MCP Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5 Connection Diagrams/Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5.1
Special Handling Instructions for FBGA Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.2 Connection Diagram – NOR Flash & 1.8 V RAM Type 4 Based Pinout, 9 x 12 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.3
Connection Diagram – ORNAND-Based Pinout, 11 x 13 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.4 Physical Dimensions – FEA084 – Fine Pitch Ball Grid Array 9 x 12 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.5
Physical Dimensions – FND115 – Fine Pitch Ball Grid Array 11 x 13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6 MCP Revisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tables
Table 2.1
MCP Configurations and Valid Combinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Table 2.2
ORNAND Configurations and Valid Combinations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Table 3.1
NOR Flash and RAM Input/Output Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 3.2
ORNAND Flash Input/Output Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figures
Figure 4.1
MCP Block Diagram 1 ......................................................................................................................... 6
Figure 4.2
ORNAND Block Diagram...................................................................................................................... 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com