Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWT673-R1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWT673-R1
Description  Hyper TOPLED White Hyper-Bright LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWT673-R1 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWT673-R1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWT673-R1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
LW T673
Hyper TOPLED
®
White Hyper-Bright LED
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2001-01-30
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse
•
Besonderheit des Bauteils: extrem breite Ab-
strahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
•
Farbort: x = 0,32, y = 0,31 nach
CIE 1931 (weiß)
•
typische Farbtemperatur: 6500 K
•
Farbwiedergabeindex: 85
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaN
•
optischer Wirkungsgrad: 6lm/W
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
MIL STD 883 D, Method 3015.7
Anwendungen
•
Informationsanzeigen im Außenbereich
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
•
Innen- und Außenbeleuchtung im
Automobilbereich
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen, Leselampen
•
Rettungsnotleuchten
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
•
Scanner
Features
• package: white P-LCC-2 package
• feature of the deivce: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in
light guides
• color coordinates: x = 0.32, y = 0.31 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• color reproduction index: 85
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 6lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
MIL STD 883 D, Method 3015.7
Applications
• outdoor displays
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• interior and exterior automotive lighting
• substitution of micro incandescent lamps,
reading lamps
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• scanners


Similar Part No. - LWT673-R1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWT673-L2N2-JKPL OSRAM-LWT673-L2N2-JKPL Datasheet
652Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LWT673-P1S1-FK0PM0-1 OSRAM-LWT673-P1S1-FK0PM0-1 Datasheet
676Kb / 24P
Automotive Interior Lighting
More results

Similar Description - LWT673-R1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LHT676 SIEMENS-LHT676 Datasheet
312Kb / 6P
Hyper TOPLED Hyper-Bright, Hyper-Red TS GaAIAs-LED
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LSM776 SIEMENS-LSM776 Datasheet
340Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED RG Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LST776 SIEMENS-LST776 Datasheet
346Kb / 7P
Hyper TOPLED RG Hyper-Bright LED
LSYT676 SIEMENS-LSYT676 Datasheet
292Kb / 6P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
LWT676 SIEMENS-LWT676 Datasheet
77Kb / 7P
Hyper TOPLED White LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LBT676 OSRAM-LBT676 Datasheet
55Kb / 6P
BLUE LINE Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LATBT686 OSRAM-LATBT686 Datasheet
239Kb / 17P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com