Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LHCPDP Datasheet(PDF) 2 Page - ams AG

Part # LHCPDP
Description  This ultra-compact 1 W class LED provides a wide radiation pattern allowing perfect interaction and various designs including color mixing LED clusters.
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSCO [ams AG]
Direct Link  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

LHCPDP Datasheet(HTML) 2 Page - ams AG

  LHCPDP Datasheet HTML 1Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 2Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 3Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 4Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 5Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 6Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 7Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 8Page - ams AG LHCPDP Datasheet HTML 9Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-12-21
2
Version 1.4
LH CPDP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Power 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Strahlungsleistung 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦE [mW]
LH CPDP-3T4T-1
355 ... 450
Q65111A2654
LH CPDP-2T3T-1
315 ... 400
Q65111A1765
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LH CPDP-2T3T-1 means that only
one group 2T, 3T will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LH CPDP-2T3T-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LH CPDP-2T3T-1 means that
the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LH CPDP-2T3T-1 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 2T, 3T enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert. Z. B. LH
CPDP-2T3T-1 bedeutet, dass in
einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 5). LH CPDP-2T3T-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com