Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5322P Datasheet(PDF) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322P
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322P Datasheet(HTML) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5322P Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
17 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
SFCP
SCP
-
-
MTK PE1.0
-
-
MTK PE2.0
-
-
PD2.0
-
-
-
PD3.0
-
-
-
pps
-
-
-
-
支持:√
不支持:-
充放电路径管理
待机时:
如果 VIN 或者 VBUS 插入充电电源,可直接启动充电。
如果 VBUS 上插入 USB C UFP 设备或者 VOUT 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
如果有按键动作,VOUT1、VOUT2、USB C 上有负载连接时,才会开启相应输出口,否则输出口会
保持关闭状态。
放电时:
无按键动作的情况下,只有插了用电设备的输出口的输出路径才会打开;未连接设备的输出口的输出
路径是不会开启的。已经开启了的输出口,需待该输出口的输出电流小于约 80mA 时,持续一段时间后会
自动关闭。
VOUT1、VOUT2、USB C 任何一个口都可以支持输出快充协议,但由于该方案是单电感方案,只能
支持一个电压输出,所以只能在只有一个输出口开启的情况下才能支持快充输出。同时使用两个或者三个
输出口时,会自动关闭快充功能。
按照“典型应用原理图”所示连接,任何一个输出口已经进入快充输出模式时,当另一个输出口有用
电设备插入,会先关闭所有输出口,关闭高压快充功能,然后再开启有设备存在的输出口,此时所有输出
口仅支持 Apple、Samsung、BC1.2 模式充电。从多个用电设备减少到只有一个用电设备时,持续约 16s
后会先关闭所有输出口,开启高压快充功能,然后再开启最后一个用电设备存在的输出口,以此方式来重
新激活设备请求快充。当只有一个输出口开启的情况下,总的输出电流小于约 80mA 持续约 32s 时,会关
闭输出口和放电功能,进入待机状态。
充电时:
VIN 口和 VBUS 口任何一个口插入电源都可以进行充电,如果都接入电源充电时,会优先使用先插入
的电源进行充电。
在单充电的模式下,会自动识别电源的快充模式,自动匹配合适的充电电压和充电电流。
边充边放
当同时插着充电电源和用电设备时,会自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭内部快
充输入请求,在 VSYS 电压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;如果 VSYS 电压大于 7V,
为了安全考虑,不会开启放电路径。为保证用电设备的正常充电,IP5356 会将充电欠压环路提高到 4.9V
以上,以保证优先给用电设备供电。
在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,IP5356 会关闭充电功能,重新启动放电功能来给用电设备供
电。为了安全考虑,同时也为了能够重新激活手机请求快充,转换过程中会有一段时间电压掉到 0V。
在边充边放过程中,如果拔掉用电设备,或者用电设备充满停止抽电持续约 16s 后会自动关闭对应的



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com