Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC-N4 Datasheet(PDF) 30 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N4
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N4 Datasheet(HTML) 30 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N4 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 50 page
background image
A3-29
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
■外形寸法図・接続図
●
電磁接触器(ケ−スカバ−なし)
(写No.AF95-234)
SC-03Y形
【SC11ZA-...】
SC-0Y形
【SC13ZA-...】
(写No.AF95-236)
SC-05Y形
【SC14ZA-...】
(写No.AF95-237)
SC-5-1-Y形
【SC20ZA-...】
補助接点:
2a,1a1b
または2b
(写No.KK02-318)
SC-5-1Y形
【SC20ZA-...】
(補助接点2a2b)
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
取付穴寸法図
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
取付穴寸法図
質量:0.34kg
質量:0.38kg
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
取付穴寸法図
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
取付穴寸法図
質量:0.4kg
(
)
90(レール高さ15の場合)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
28
80
61
8.5
43
コイル端子
M3.5
補助端子
  M3.5
主端子
M3.5
7.7 10
34
35
30
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
28
80
61
8.5
90(レール高さ15の場合)
53
補助端子
  M3.5
主端子
M3.5
7.7 10
コイル端子
M3.5
補助端子
  M3.5
34
35
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
28
81
61
8.5
91(レール高さ15の場合)
64
補助端子
  M3.5
主端子 M4
9.7
7.7
13 13
コイル端子
M3.5
補助端子M3.5
54
50
109
61
92
8.5
119(レール高さ15の場合)
64
補助端子
  M3.5
主端子M4
9.7
7.7
13 13
コイル端子
M3.5
補助端子M3.5
54
50
補助接点
1a
1b
接点構成
1 3 5 13
A1 A2
2 4 6 14
1 3 5 21
A1 A2
2 4
6 22
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
13 1 3 5 23
A1 A2
14 2 4 6 24
13 1 3 5 21
A1 A2
14 2 4 6 22
11 1 3 5 21
A1 A2
12 2 4 6 22
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
13 1 3 5 23
A1 A2
14 2 4 6 24
13 1 3 5 21
A1 A2
14 2 4 6 22
11 1 3 5 21
A1 A2
12 2 4 6 22
補助接点
2a2b
接点構成
13 1 3 5 21
A1 A2
14 2 4 6 22
53 61
54 62
35mm
35mm
35mm
35mm
質量:0.32kg
●取付寸法:①,②,③の取付が可能
 ①…34×(48∼) 52〔SRCa3631-0と
           互換性有〕
 ②…30×48
〔SRC3631-02と互換性有〕
 ③…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼)52〔SRCa3631-05と
互換性有〕
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…54×(56∼)60
〔SRC3631-5-1,SRC3631-5-1Nと
      互換性有〕 
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
①…54×(56∼)60
〔SRC3631-5-1,SRC3631-5-1N形
    
と互換性有〕
②…50×60
●取付ねじ:2-M4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com