Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC-N4 Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N4
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N4 Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N4 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 50 page
background image
A3-8
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
標準形電磁接触器,開閉器
(写No.KK05-058)
SW-N7形【SC1FBAAN-...】
(写No.KK05-059)
SW-N8形【SC1JBAAN-...】
(写No.KK05-060)
SW-N10形【SC2CBAAN-...】
(写No.KK05-061)
SW-N11形【SC3ABAAN-...】
SW-N12形【SC4ABAAN-...】
SW-N14形【SC6ABAAN-...】
質量:3.3kg
質量:6.1kg
質量:6.8kg
質量:10.1kg
質量:37kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
115
40
38.8
94
140
87
136
15
40
20
(140)※1
32
(80∼)90
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
主端子
M8
補助端子
M3.5
取付穴
2-M5
主端子
 M8
主端子
 M10
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴寸法図
取付穴寸法図
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
174
14.5
118
75
3.2
172
リセットボタン
47
47
28
20
138
(155)※1
25
補助端子
M3.5
補助端子
M3.5
主端子
M10
コイル端子
M3.5
取付穴
4-M6
取付穴寸法図
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
81
56
14.5
56
132
35
30
148
(170)※1
195
30
3.2
172
リセット
ボタン
リセット
ボタン
(リセットストローク3mm)
補助端子
M3.5
補助端子
M3.5
主端子
M12
主端子
M12
コイル端子
M3.5
6-M8用
取付穴
取付穴寸法図
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
リセットボタン
(リセットストローク4mm)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
115
17.5
159
47
3.2
47
25
25
118
138
14.5
174
M10
M10
M3.5
M3.5
取付穴
4-M6
主端子
コイル端子
主端子
補助端子
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
   ( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
   ( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
   ( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
   ( )の端子番号が従来の番号です。
※1 補助接点4a4bの場合
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
リセットボタン
(リセットストローク
4mm)
(リセットストローク3mm)
※2 制御回路電源用 M4タップ
A1
A2
3 L2
5 L3
1 L1
13
21
22
14
43
31
32
44
2 T1
4 T2
6 T3
(321)※1
40
70
290
244
32
212
315
38
30
129.5
最小50
323
取付穴寸法図
6-M10
取付穴
M4
M16
M3.5
主端子
補助端子
補助端子
取付穴
リセットボタン
(リセットストローク:
 3mm)
接地金属
6-M10
※2
コイル端子
M3.5
(注1)補助接点の端子
番号が従来と異
なります。( )
の端子番号が従
来の番号です。
(注2)EMCの適合が
必要な場合は,
本体の金属ベー
スを接地してく
ださい。
(155)※1
補助端子
M3.5
45
45
60
250
(写No.KKD06-235)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com