Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BOS00K1 Datasheet(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

Part # BOS00K1
Description  Photoelectric Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Direct Link  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BOS00K1 Datasheet(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BOS00K1 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BOS00K1 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Photoelectric Sensors
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C
주문 코드: BOS00K1
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-09-03
Subject to change without notice: 269117
ETIM 6.0: EC001821
BOS00K1_0.71_2023-03-01
2 / 2
Environmental conditions
EN 60068-2-27,
충격
반정현파, 30 g , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6,
진동
10…55 Hz,
진폭 0.5 mm, 3x30
min
보호 등급
IP67
주변 온도
-25...55 °C
Functional safety
MTTF (40 ° C)
774 a
Interface
스위칭 출력
PNP
정상 닫힘 (NC)
PNP
정상 열림 (NO) 핀 4-2
Material
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PMMA
Mechanical data
고정
나사 M3
너트 M18x1
최대 체결 토크
1.5 Nm
치수
지름 18 x 81.5 mm
Optical features
광 스팟 크기
Ø 200 mm 600 mm
에서
광원 유형
LED
적외선
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
광학적 스위칭 기능
라이트온
빔 특성
발산
최대 환경 조명
5000 Lux
파장
880 nm
Range/Distance
범위
0...700 mm
정격 작동 거리 Sn
700 mm
설정 가능
Remarks
센서는 과부하가 제거된 후 다시 작동합니다.
기준 개체(대상): 회색 카드, 200 x 200, 90 % 반사율, 축 접근.
기타 상세 정보: 사용자 메뉴얼 참조.
액세서리는 별도로 주문하십시오.
MTTF
및 B10d에 관한 기타 정보는 MTTF / B10d 인증서를 참조하십시오.
MTTF- / B10d
값 표시의 경우 구속력 있는 특성 표시사항 및/또는 수명 표시사항이 아닙니다. 이는 구속력이 없는 경험값에 불과합니다. 이와 같은 값 표시를 이유로
는 품질 결함에 대한 청구 시효가 연장되지 않으며, 기타 어떤 형태로든 청구 시효는 영향을 받지 않습니다.
n
Connector Drawings
Wiring Diagrams
Opto Symbols



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com