Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS7107GP Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CS7107GP
Description  Three and a half with a LED display driver A/D converter circuit
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CS7107GP Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CS7107GP Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CS7107GP Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CS7107GP Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CS7107GP Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CS7107GP Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
CS7107GP CS7107GN
第
4 页 共 5 页
极限参数
正电源
6V
功耗
800mw
负电源
-
6V
工作温度
-
25 70
输入模拟电压 任一端输入
正电源到负电源
储存温度
-
25 100
输入准电压 任一端输入
正电源到负电源
极限温度
焊锡
60 秒
300
时钟输入
到正电源
电参数
特
性
条
件
最小
典
最大
单位
输入为零时读数
VIN=0.0 满量程=200mV
-
000.0
000.0
+
000.0
读数
比率值读数
VIN=VREF VREF=100mV
999
999/1000
1000
读数
翻转误差
当输入分别为两个
极性相反
数值相等且接近满
量程的电压时读数值的差异
-
VIN=+VIN=200mV
-
1
0.2
+
1
字
线性度 最直线间最大偏差
满量程=
200mV 或 2.000V
-
1
0.2
+
1
字
共模抑制比
VCM= 1V VIN=0V,
满量程=
200.0mV
50
µV/V
噪声
VIN=0V 满量程=200.0mV
15
µV
输入漏电流
VIN=0V
1
10
pA
输入为零时读数漂移
VIN=0V
0.2
1
µV/
温度系数
VIN=199.0mV
1
5
ppm/
低压指示
V
V
6.3
7.0
7.7
V
提供电流
VIN=0V
0.8
1.8
mA
模拟公共端电压
考虑正电源
公共端与正电源之间
接
25k
Ω电阻
2.7
3.05
3.35
V
模拟公共端温度系数
考虑正电源
公共端与正电源之间
接
25k
Ω电阻
20
50
ppm/
模拟公共端温度系数
考虑负电源
公共端与正电源之
间接
25k
Ω电阻
75
ppm/
段灌入电流
+
V=5.0V 段电压 3V
5
8.0
mA
段灌入电流
+
V=5.0V 段电压 3V
10
16
mA
典应用线路图
100p
120k
56k
1M
24k
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1k
+
-
被测电压
CS7107GP
三位半LED
去LED
GND
+5V
-5V
WINNING
广州市艾禧电子科技有限公司
地址:广州市海珠区宝岗大道中新大厦1306 TEL:020-34383476 FAX:020-34387339 Email:gzwinning@163.com
http://www.gzwinning.com



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com