Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

6HDD78PBY99R10X Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 6HDD78PBY99R10X
Description  D-SUB HD Male 78pos. Solder pin angled metal bracket,threaded insert,fixing-plate,hexlocking screw
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

6HDD78PBY99R10X Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  6HDD78PBY99R10X Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 6HDD78PBY99R10X Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
01.10.2018
01.10.2018
Schmidt
Name
Lehmenkühler
R
dim. in mm
15K1A2159
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
appd./
gepr.
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB HD Male 78pos. Solder pin angled
metal bracket,threaded insert,fixing-plate,hexlocking screw
D-SUB HD Stiftleiste 78pol. Lötstift gewinkelt
Metallwinkel,Gewindeeinsatz,Zentrierplatte,Sechskantschraube
2:1
Index:
a Original
Status:
InBearbeitung
1 / 2
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Metal bracket/
Metallwinkel:
Steel, Sn over Ni
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
Frame/
Rahmen:
PBT GF UL 94 V-0
Cu alloy, Sn over Ni
GD-Zn, Ni
Collar/
Scheibe:
O-ring/
O-Ring:
Sealing compound/
Verguss:
Silicone/Silikon
Cu alloy, Sn over Ni
PUR
Rubber gasket/
Gummidichtung:
TPE
Threaded insert/
Gewindeeinsatz:
Cu alloy, Sn over Ni
Hexlocking screw/
Sechskantschraube:
St
ainless steel/Edelstahl
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Dielectric withstanding
voltage/
Spannungsfestigkeit:
1000 V, 50 Hz, 1 min.
> 5 G
Ω
IP67, in mated condition/
IP67, im gesteckten Zustand
3 A (UL,VDE) / 2,5 A (CSA)
Degree of protection/
Schutzart:
IEC 60529
Mating cycles/
Steckzyklen:
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Temperature range/
Temperaturbereich:
- 25 °C ... + 105 °C
Working voltage/
Betriebsspannung:
60 V AC
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
6HDD78PAY99R10X
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
6HDD78PBY99R10X
6HDD78PCY99R10X
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
O-ring/
O-Ring
Frame/
Rahmen
Metal bracket/
Metallwinkel
Sealing compound/
Verguss
At all times water resistant connectors not in use should be covered
with a Conec water resistant cap or water tight hood./
Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder
mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.
Threaded insert/
Gewindeeinsatz
Rubber gasket placed on top
surface of male insulator/
Gummidichtung ist auf Oberfläche
des Stift-Isolierkörpers montiert
Fixing plate/
Zentrierplatte
Hexlocking screw/
Sechskantschraube
Installation specification/
Montagedaten:
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/
35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB hole drillings/
Recommended
panel cut-out/
Leiterplattenbohrbild/
Empfohlener
Montageausschnitt:
see sheet 2/
siehe Seite 2
Solder parameter for wavesoldering/
Lötparamter im Wellenlötverfahren:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath
temperature/
Lötbadtemperatur:
120 °C for 120 sec. max./
120 °C für 120 sek. max.
240 °C for 5 sec. max./
240 °C für 5 sek. max.


Similar Part No. - 6HDD78PBY99R10X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
6HDD78PBY99R30X CONEC-6HDD78PBY99R30X Datasheet
279Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 78pos. SOLDER PIN ANGLED thread insert, metal bracket, fixing-plate, hex bolt, snap
22.12.15
6HDD78PBY99R40X CONEC-6HDD78PBY99R40X Datasheet
710Kb / 2P
D-SUB HD Male 78pos. Solder pin straight metal bracket,threaded insert,fixing-plate,hexlocking screw
12.04.2017
More results

Similar Description - 6HDD78PBY99R10X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
163A18229X CONEC-163A18229X Datasheet
100Kb / 1P
D-SUB HD MALE 90º 78pos. SOLDER PIN ANGLED threaded insert,metal bracket, fixing-plate, clip
17.12.2001
163A18239X CONEC-163A18239X Datasheet
129Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90º 78pos. SOLDER PIN ANGLED threaded lock, metal bracket, fixing-plate, clip
03.05.2002
15-000893 CONEC-15-000893 Datasheet
258Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 15pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing plate, hexlocking screw, snap
23.10.08
15-000903 CONEC-15-000903 Datasheet
267Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 26pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing-plate, hexlocking screw, snap
15.09.08
15-000913 CONEC-15-000913 Datasheet
295Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 44pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing plate, hexlocking screw, snap
23.10.08
15-000923 CONEC-15-000923 Datasheet
282Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 62pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing-plate, hexlocking screw, snap
23.10.08
15-002193 CONEC-15-002193 Datasheet
183Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 15pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing plate, hexlocking screw, snap
27.11.09
15-002223 CONEC-15-002223 Datasheet
283Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 62pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing-plate, hexlocking screw, snap
27.11.09
15-002233 CONEC-15-002233 Datasheet
300Kb / 2P
D-SUB HD MALE 90° 78pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing plate, hexlocking screw, snap
27.11.09
15-002283 CONEC-15-002283 Datasheet
334Kb / 2P
D-SUB HD FEMALE 90° 78pos. SOLDER PIN ANGLED metal bracket, fixing plate, hexlocking screw, snap
27.11.09
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com