Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

6STF15PCT03S20X Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 6STF15PCT03S20X
Description  D-SUB Filter Male 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

6STF15PCT03S20X Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  6STF15PCT03S20X Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 6STF15PCT03S20X Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
scale
/Maßstab:
17.11.16
17.11.16
Lehmenkühler
Name
Henneboel
R
R
R
R
dim. in mm
15K1A1941
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS & REACH compliant/konform
Date/Datum
appd./
gepr.
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB Filter Male 15pos. Solder pin angled 90°
with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
D-SUB Filter Stiftleiste 15pol. Lötstift gewinkelt 90°
mit Metallwinkel, Innengewinde und Sechskantbolzen
2 : 1
Index:
a Original
Status:
InBearbeitung
1 / 2
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Threaded Insert/
Gewindeeinsatz:
Cu alloy, Sn over Ni
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
Frame/
Rahmen:
PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Cu alloy, Sn over Ni
GD-Zn, Ni
O-Ring/
O-Ring:
Sealing Compound/
Verguss:
Silicone, Blue/blau
Blue/blau
Rubber Gasket/
Gummidichtung:
TPE, black/schwarz
GD-Zn, Sn over Ni
Metal bracket/
Metallwinkel:
St
ainless Steel/
Edelstahl
Hexlocking screw/
Sechskantbolzen:
Collar/
Scheibe:
Cu alloy, Sn over Ni
Rubber gasket placed on top
surface of male insulator/
Gummidichtung ist auf Oberfläche
des Stift-Isolierkörpers montiert
O-Ring/
O-Ring
Sealing compound/
Verguss
Installation specifiation/
Montagedaten:
Recommended torque
Value for thread/
empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/
35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB-Hole Drillings/
recommended
Panel cut-out/
Leiterplattenbohrbild/
empfohlener Montageausschnitt:
see Sheet 2/
siehe Seite 2
Panel thickness/
Rückwand Dicke:
1,0 mm min. ... 1,6 mm max.
Solder parameter for wavesoldering/
Lötparameter im Wellenlötverfahren:
Solder preheat
Temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath
Temperature/
Lötbadtemperatur:
240 °C for 5 sec. max./
240 °C für 5 sek. max.
100 °C for 30 sec. max./
100 °C für 30 sek. max.:
Metal Bracket/
Metallwinkel
Hexlocking screw/
Sechskantbolzen
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part Marked/
Art.-Nr./ Bedruckung:
6STF15PAT03S20X
30 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold Flash over Nickel
Gold über Nickel
6STF15PBT03S20X
6STF15PCT03S20X
Quality class/
Gütestufe:
3
1
2
Filter is totally guarded against humidity.
Water could penetrate into the mating area.
At all times water resistant connectors not in use should be
covered with a Conec water resistant cap or water tight hood.
Filter ist gegen Feuchtigkeit geschützt.
Wasser kann in den Steckbereich eindringen.
Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder
mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.
Technical specification:
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insultion resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
IEC 664-1
100 VDC
-25 °C ... +105 °C
>= 1 G
Ö
7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
370 pF ± 20 %
Mating cycles/
Steckzyklen:
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Frame/
Rahmen
Threaded insert/
Gewindeeinsatz


Similar Part No. - 6STF15PCT03S20X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
6STF15PCM01B20X CONEC-6STF15PCM01B20X Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB FILTER MALE 15pos. SOLDER CUP with threaded insert and hexlocking screw
16.07.13
6STF15PCM01B20X CONEC-6STF15PCM01B20X Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB FILTER MALE 15pos. SOLDER CUP with threaded insert and hexlocking screw
16.07.13
6STF15PCM04B40X CONEC-6STF15PCM04B40X Datasheet
219Kb / 2P
D-SUB FILTER MALE 15pos. SOLDER CUP with threaded lock and hexlocking screw
21.02.2014
More results

Similar Description - 6STF15PCT03S20X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
6STD09PAU99R10X CONEC-6STD09PAU99R10X Datasheet
222Kb / 2P
D-SUB MALE 90° 9pos. SOLDER PIN ANGLED threaded insert,metal bracket and hexlocking screw
31.10.14
6STD09PAU99R20X CONEC-6STD09PAU99R20X Datasheet
223Kb / 2P
D-SUB MALE 90° 9pos. SOLDER PIN ANGLED threaded insert,metal bracket and hexlocking screw
07.09.11
6STD15PAT99S10X CONEC-6STD15PAT99S10X Datasheet
526Kb / 2P
D-SUB Male 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
24.11.16
6STD15PAU99R30X CONEC-6STD15PAU99R30X Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB Male 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, snap and hexlocking screw
22.09.16
6STD15PAU99R40X CONEC-6STD15PAU99R40X Datasheet
514Kb / 2P
D-SUB Male 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, snap and hexlocking screw
03.11.2016
6STD15SAT99S30X CONEC-6STD15SAT99S30X Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB Female 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, snap and hexlocking screw
22.11.16
6STD15SAU99R20X CONEC-6STD15SAU99R20X Datasheet
439Kb / 2P
D-SUB Female 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
22.07.2020
6STD37PAT99S10X CONEC-6STD37PAT99S10X Datasheet
2Mb / 2P
D-SUB Male 37pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
11.11.09
6STD37PAU99R10X CONEC-6STD37PAU99R10X Datasheet
2Mb / 2P
D-SUB Male 37pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
08.02.17
6STD37PAU99R20X CONEC-6STD37PAU99R20X Datasheet
596Kb / 2P
D-SUB Male 37pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw
13.07.2017
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com