Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

58-22011 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 58-22011
Description  Receptacle B23, square long, coding 1
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

58-22011 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  58-22011 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
B
A
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
tolerance of cable
and wires/
Kabel- und Litzentoleranz:
0
0,0
0,00
L <= 5m: L + 50mm
L > 5m: L ± 2%
∢
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
± 1,5°
10.11.23
10.11.23
Harke
Name
Schäfers
R
dim. in mm
58K1A1241
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
general tolerance/
Allgemeintoleranz:
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
Receptacle B23, square long,
coding 1
Flansch B23, Vierkant lang,
Codierung 1
1,5:1
(1:1; 2:1)
Index:
a Original
1 / 1
A
B
TX +
RX+
RX -
TX -
AWG22
AWG22
AWG22
AWG22
4 mm²
4 mm²
4 mm²
4 mm²
4 mm²
Contact assignment /
Kontaktbelegung:
1
2
3
4
1
3
6
2
5
6
7
8
9
yellow / gelb
white / weiß
blue / blau
orange / orange
shielding / Schirmung
gn-ye / gn-ge
grey / grau
black / schwarz
blue / blau
brown / braun
Installation specification/
Montagedaten:
Installation hole/
Montagelöcher:
see Fig.1 58K1A9999/
siehe Abb.1 58K1A9999
Materials/
RJ45:
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
CuZn, Ni / Au 0,3 gal.
Contact carrier/
Kontaktträger:
Shield/
Schirm
PC, UL 94 V-0
CuZn, Ni
Moulding body/
Umspritzung:
TPU, UL 94 HB,
black / schwarz
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.
Socket housing/
Flanschgehäuse:
CuZn, Ni
Contact carrier/
Kontaktträger:
Sealing/
Dichtung:
PA, UL 94 V-0
FPM / EPDM
Sealing Compound/
Verguss:
Polyurethane-resin, UL 94 V-0
Polyurethan-Harz, UL 94 V-0
Flange/
Flansch:
58 - 22010
58 - 22011
58 - 22012
58 - xxxxx
Description/
Bezeichnung:
ENP - 23 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 0,5 / G6 / 400 / 034
ENP - 23 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 1 / G6 / 400 / 034
ENP - 23 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 2 / G6 / 400 / 034
ENP - 23 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - ... / G6 / 400 / 034
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.:
Cable/ Kabel
PUR,
(4xAWG22)
781-G63400
Wires / Litzen:
PPE, (5x4mm²)
Type/
Typ:
0,5m
1m
2m
x
Length L1/
Länge L1:
Cable - wires/
Kabel - Litzen:
Length L2/
Länge L2:
0,5m
1m
2m
x
Contact site A/
Kontakt Seite A:
Male/ Stift (power / Power)
Female/ Buchse (data / Daten)
Contact site B/
Kontakt Seite B:
RJ45 male/ RJ45 Stecker
1
2
3
6
13,4
n3,2
19,8
o
26
o
Conec logo/
Conec Logo
Shortest possible length (L1+L2) is 0.1m/
Kürzest mögliche Länge (L1+L2) beträgt 0,1m
Sealing flat/
Flachdichtung
Color marking optional/
Farbring optional
Cod. 1 (yellow / gelb)
Art.-no. 58 - 99010
Cod. 2 (green / grün)
Art.-no. 58 - 99011
Cod. 3 (orange / orange)
Art.-no. 58 - 99012
Rated Voltage/
Bemessungsspannung:
Rated impulse voltage/
Bemessungsstoßspannung:
Current rating acc. UL2237/
Strombelastbarkeit nach UL2237:
Contact resistance/
Kontaktwiderstand:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
50 V AC/DC
Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:
3/2
Degree of protection/
Schutzart:
IP 67, in mated condition/
im verschraubten Zustand
Wire/cable specification/
Litzen/Kabeleigenschaften:
-30°C ... +80°C
1 kV
1,5 A (AWG22)
<10 mOhm
>100 MOhm
600 V AC/DC
6 kV
26 A (4mm²)
Impedance/
Impedanz:
100 Ohm
<5 mOhm
Technical specification:
Technische Daten:
Data-element:
Daten-Element:
Power-element:
Leistungs-Element:
5
4
No. of contacts/
Anzahl Kontakte:
Rated voltage acc. UL2237/
Bemessungsspannung nach UL2237:
24 V DC
600 V AC/DC
>=100
Mating cycles/
Steckzyklen:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
1,5 A / 40°C
26 A / 40°C
Static/unbewegt:
Flexible/bewegt:
-40°C...+70°C
-20°C...+60°C
-40°C...+105°C
-30°C...+105°C
Data/Daten:
Power/Power:
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
2
1
3
4
9
5
8
6
7
Cable print/
Kabeldruck


Similar Part No. - 58-22011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
58-22013 CONEC-58-22013 Datasheet
325Kb / 1P
Angeld receptacle B23, coding 1
10.11.23
58-22014 CONEC-58-22014 Datasheet
325Kb / 1P
Angeld receptacle B23, coding 1
10.11.23
58-22015 CONEC-58-22015 Datasheet
325Kb / 1P
Angeld receptacle B23, coding 1
10.11.23
More results

Similar Description - 58-22011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SKHK ALPS-SKHK Datasheet
172Kb / 3P
12mm Square Long Stem (Snap-in Type)
SKQE ALPS-SKQE Datasheet
246Kb / 4P
12mm Square Long-life (Snap-in Type)
logo
Glenair, Inc.
ITS02PPFK20-27 GLENAIR-ITS02PPFK20-27_10 Datasheet
172Kb / 2P
Through Bulkhead Square Flange Receptacle
logo
Panasonic Semiconductor
EVQPV PANASONIC-EVQPV Datasheet
106Kb / 2P
6 mm Square Long Travel 2R Light Touch Switches
EVQ-P1905M PANASONIC-EVQ-P1905M Datasheet
77Kb / 3P
6 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches
logo
Glenair, Inc.
237-133 GLENAIR-237-133 Datasheet
273Kb / 2P
Square Flange Mount Receptacle
802-010-02 GLENAIR-802-010-02 Datasheet
180Kb / 1P
Square Flange Receptacle
ITS-02-PP GLENAIR-ITS-02-PP Datasheet
172Kb / 2P
Through Bulkhead Square Flange Receptacle
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SKQE ALPS-SKQE_15 Datasheet
796Kb / 4P
12mm Square Long-life (Snap-in Type)
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-000-9971 HARTING-09-14-000-9971 Datasheet
450Kb / 1P
Han-Modular Compact Coding Pin 1 red
2021-10-01
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com