Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LOA676-R1S2-24 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOA676-R1S2-24
Description  Hyper SIDELED Hyper-Bright LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOA676-R1S2-24 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOA676-R1S2-24 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2002-09-18
2
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676
Anm.: -1 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-24 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe,
die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.
Note: -1 Total color tolerance range (please see page 4)
-24 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-26 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4
individual groups. Individual half groups are not available.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fläche
Color of the
Light Emitting
Area
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS A676-N2P2-1
LS A676-P2R1-1
super-red
colorless clear
35.5 ... 71.0
56.0 ... 140.0
150 (typ.)
280 (typ.)
Q62703Q5074
Q62703Q5075
LA A676-Q1R1-1
LA A676-R1S2-1
amber
colorless clear
71.0 ... 140.0
112.0 ... 280.0
310 (typ.)
560 (typ.)
Q62703Q4972
Q62703Q4973
LO A676-Q1R1-24
LO A676-R1S2-24
orange
colorless clear
71.0 ... 140.0
112.0 ... 280.0
310 (typ.)
560 (typ.)
Q62702Q5032
Q62702Q5033
LY A676-P2Q2-26
LY A676-Q2S1-26
yellow
colorless clear
56.0 ... 112.0
90.0 ... 224.0
240 (typ.)
440 (typ.)
Q62703Q5111
Q62703Q5112



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com