Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC28L198 Datasheet(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

Part # SC28L198
Description  Octal UART for 3.3V and 5V supply voltage
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC28L198 Datasheet(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  SC28L198 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SC28L198 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 56 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
SC28L198
Octal UART for 3.3V and 5V supply voltage
2
1999 Jan 14
853–2047 20654
Table of Contents
Description
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uses
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Features
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Configurations
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinout
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Description
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolute Maximum Ratings
6
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Block Diagram
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Description
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceptual Overview
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Host Interface
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asynchronous bus cycle
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synchronous bus cycle
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timing Circuits
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crystal Oscillator
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sclk – System Clock
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rate Generator BRG
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRG Counters (Used for random baud rate generation)
8
Channel Blocks
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Character Recognition
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interrupt Control
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Registers
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I/O Ports
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detailed Descriptions
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver and Transmitter
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmitter
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Status Bits
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmission of ”break”
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1x and 16x modes, Transmitter
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmitter FIFO
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1x and 16x mode, Receiver
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver Status Bits
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver FIFO
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RxFIFO Status: Status reporting modes
11
. . . . . . . . . . . . . .
I/O ports
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Purpose Pins
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Registers
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Character Recognition
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xon Xoff Characters
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-drop or Wake up or 9 bit mode
12
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Character Stripping
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interrupt Arbitration and IRQN generation
12
. . . . . . . . . . . . . . . .
IACKN Cycle, Update CIR
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polling
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enabling and Activating Interrupt sources
13
. . . . . . . . . . . . .
Setting Interrupt Priorities
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modes of Operation
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Major Modes
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minor Modes
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watch-dog Timer Time–out Mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wake Up Mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xon/Xoff Operation
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER DEFINITIONS
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MR – Mode Registers
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UCIR – Update CIR
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Purpose Output Pin Control
30
. . . . . . . .
Register Maps
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register Map Summary
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register Map Detail
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reset Conditions
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Device Configuration after Hardware Reset or CRa cmd=x1F
41
Cleared registers:
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clears Modes for:
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disables:
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halts:
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limitations:
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC Electrical Specifications (5V)
42
. . . . . . . . . . . .
AC Electrical Characteristic (5V)
43
. . . . . . . . . . . .
DC Electrical Specifications (3.3V)
45
. . . . . . . . . .
AC Electrical Characteristics (3.3V)
46
. . . . . . . . . .
INDEX
52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION
The Philips 28L198 Octal UART is a single chip CMOS–LSI
communications device that provides 8 full-duplex asynchronous
channels with significantly deeper 16 byte FIFOs, Automatic
in–band flow control using Xon/Xoff characters defined by the user
and address recognition in the wake up mode. Synchronous bus
interface is used for all communication between host and OCTART.
It is fabricated using Philips 1.0 micron CMOS technology that
combines the benefits of low cost, high density and low power
consumption.
The operating speed of each receiver and transmitter can be
selected independently from one of 22 fixed baud rates, a 16X clock
derived from one of two programmable baud rate counters or one of
three external 16X clocks (1 available at 1x clock rate). The baud
rate generator and counter can operate directly from a crystal or
from seven other external or internal clock inputs. The ability to
independently program the operating speed of the receiver and
transmitter makes the Octal UART particularly attractive for dual
speed full duplex channel applications such as clustered terminal
systems. The receivers and transmitters are buffered with FIFOs of
16 characters to minimize the potential for receiver overrun and to
reduce interrupt overhead. In addition, a handshaking capability and
in–band flow control are provided to disable a remote UART
transmitter when the receiver buffer is full or nearly so.
To minimize interrupt overhead an interrupt arbitration system is
included which reports the context of the interrupting UART via
direct access or through the modification of the interrupt vector. The
context of the interrupt is reported as channel number, type of
device interrupting ( receiver COS etc.) and, for transmitters or
receivers, the fill level of the FIFO.
The Octal UART provides a power down mode in which the
oscillator is stopped but the register contents are maintained. This
results in reduced power consumption of several orders of
magnitudes. The Octal UART is fully TTL compatible when
operating from a single +5V power supply. Operation at 3.3 volts is
maintained with CMOS interface levels.
The device also offered in a version which maintains TTL input and
output levels while operating with a 3.3 volt power supply.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com