Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GMMAM08 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GMMAM08
Description  Mini Modulo AT mega 8L
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GMMAM08 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GMMAM08 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 68 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 5
GMM AM08
Rel. 3.10
- 6 canali di A/D converter con 10 bit di risoluzione e 2 canali di A/D converter con 8 bit di
risoluzione a 5
µs per conversione
- 18 sorgenti di interrupt
- 3 Timer Counter a 8/16 bits con funzionalita' di PWM, comparazione, cattura, ecc.
- 23 linee di I/O digitale collegate al connettore
- Linea seriale hardware con Baud Rate programmabile fino a 115200 Baud, bufferata in RS 232
o TTL
- Interfaccia di comunicazione sincrona a due fili
- Interfaccia SPI
- Circuiteria di Reset
- Watch dog programmabile da 16 ms fino a 2 s
- Dip switch di configurazione a 4 vie
- LED di segnalazione gestito via software tramite una linea di I/O digitale
- Possibilità di gestione della FLASH ed EEPROM interna in modalita' In System Programming,
ovvero con modulo gia' montato, sfruttando la modalità di programmazione ISP
- Software gratuito per PC, di supporto alla programmazione ISP con cui scaricare il codice
generato nella FLASH di bordo
- Vasta disponibilità di software di sviluppo quali: Assemblatori; compilatori C (ImageCraft ICC
AVR, DDS Micro C); compilatori BASIC (BASCOM AVR); ecc.
- Ricca serie di programmi dimostrativi ed esempi di utilizzo forniti sotto forma di sorgenti
ampiamente commentati, per i vari ambienti di sviluppo.
Viene di seguito riportata una descrizione dei blocchi funzionali della scheda, con indicate le
operazioni effettuate da ciascuno di essi. Per una più facile individuazione di tali blocchi e per una
verifica delle loro connessioni, fare riferimento alla figura 2.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com