Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RL78 Datasheet(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

Part # RL78
Description  RL78/G13(512KB FLASH) Target board
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RL78 Datasheet(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  RL78 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp RL78 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RL78/G13(512KB FLASH) ターゲット・ボード
QB-R5F100SL-TB ユーザーズ・マニュアル
ユーザーズ・マニュアル
R20UT0827XJ0200
Rev. 2.00 2013.06.28
本製品は、ルネサス エレクトロニクス製のプログラミング機能付きオンチップ・デバッグ・エミュレータ E1 を使用して、マイコンの動作を試
すためのターゲット・ボードです。
①RL78/G13 ターゲット・ボード(QB-R5F100SL-TB)の特徴
●RL78/G13(R5F100SL)搭載
●20MHz と 32.768KHz の発振子を搭載
●ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
●フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
●マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
●鉛(Pb)フリー対応品
②ハードウエア仕様
CPU R5F100SL
メイン・クロック動作周波数
20MHz(ボード上の発振子を使う場合)
CN1,CN2: 周辺ボードコネクタ(2.54mm ピッチ) 64pin ソケット x2(パッドのみ)
FP1: 14pin コネクタ(E1 接続用)
Power LED: 赤 x1(LED3)
評価用 LED: 黄 x2(LED1 は P76,LED2 は P77 へ接続)
評価用 SW: SW1(INTP0 へ接続)
メイン・クロック(OSC1): 20MHz 発振子(X1,X2 へ接続)
搭載部品
サブクロック(OSC2): 32.768KHz 発振子(XT1,XT2 へ接続)
動作電圧
2.7V~5.5V(OSC1:20MHz 発振子使用時)
③寸法、部品配置など
109.22mm
EVDD
GND
QB-R5F100SL-TB(e)
1
2
64
63
1
CN3
SS-77195 JAPAN
13
VDD
10
20
30
40
1
2
CN1
SW1
CN1
メイン・クロック
サブクロック
Power LED
評価用LED
上:LED1
下:LED2
CN2
ユニバーサル・エリア
P77 LED2
LED1
P76
LED3
RL78/G13
(512KB)
50
60
30
40
20
10
CN2
64
63
50
60
OSC2
20MHz
14pinコネクタ
GND
評価用SW
109.22mm
EVDD
GND
QB-R5F100SL-TB(e)
1
2
64
63
1
CN3
SS-77195 JAPAN
13
VDD
10
20
30
40
1
2
CN1
SW1
CN1
メイン・クロック
サブクロック
Power LED
評価用LED
上:LED1
下:LED2
CN2
ユニバーサル・エリア
P77 LED2
LED1
P76
LED3
RL78/G13
(512KB)
RL78/G13
(512KB)
50
60
30
40
20
10
CN2
64
63
50
60
OSC2
20MHz
OSC2
20MHz
20MHz
14pinコネクタ
GND
評価用SW
基板上のパターン
について:パターンをカットすることで、その回路はオープンとなります。
再度接続させたい場合は半田ショートしてください。
P76,P77 を使用する場合は LED の左のショートパッドをパターンカットしてください。
回路図のパッドの表示 オープン:
ショート:
④使用上の注意
・本製品に関してのサポートはお受けしておりません。初期不良の場合に限り、交換いたします。
R20UT0827XJ0200 Rev.2.00
Page 1 of 2
2013.06.28
RL78/G13(512KB FLASH) Target board
QB-R5F100SL-TB User’s Manual
User’s Manual
R20UT0827XJ0200
Rev. 2.00 2013.06.28
The QB-R5F100SL-TB is a target board used for evaluating microcontroller operations, using the E1, Renesas Electronics on-chip
debug emulator with programming function (hereinafter referred to as E1).
(1) RL78/G13 target board (QB-R5F100SL-TB) features
● Built-in RL78/G13 (R5F100SL).
● A 20 MHz resonator and a 32.768KHz resonator are mounted.
● Equipped with universal area (2.54 mm pitch)
●Supports both flash memory programming and on-chip debugging (using TOOL0 pin)
● Highly extendable; peripheral board connectors are equipped with microcontroller pins
● Lead-free (Pb-free) product
(2) hardware specifications
CPU R5F100SL
Main clock operating frequency
20 MHz(when use resonator mounted on board)
CN1, CN2: Peripheral board connectors (2.54 mm pitch), 64-pin socket
 2 (pad only)
FP1: 14-pin connector (for E1 connection)
Power LED: Red
 1 (LED3)
Test LED: Yellow
 2 (LED1 connected to P76, LED2 connected to P77)
Test SW: SW1 (connected to INTP0)
Main clock (OSC1): 20 MHz oscillator (connected to X1 and X2)
Embedded parts
Subclock (OSC2): 32.768 KHz oscillator (connected to XT1 and XT2)
Operating voltage
2.7 to 5.5 V(when 20 MHz oscillator used at OSC1)
(3) Dimensions and parts layout
109.22mm
EVDD
GND
QB-R5F100SL-TB(e)
1
2
64
63
1
CN3
SS-77195 JAPAN
13
VDD
10
20
30
40
1
2
CN1
SW1
CN1
Main Clock
Sub Clock
Power LED
Test LED
upper:LED1
lower:LED2
CN2
Universal area
P77 LED2
LED1
P76
LED3
RL78/G13
(512KB)
50
60
30
40
20
10
CN2
64
63
50
60
OSC2
20MHz
14pin connector
GND
Test SW
109.22mm
EVDD
GND
QB-R5F100SL-TB(e)
1
2
64
63
1
CN3
SS-77195 JAPAN
13
VDD
10
20
30
40
1
2
CN1
SW1
CN1
Main Clock
Sub Clock
Power LED
Test LED
upper:LED1
lower:LED2
CN2
Universal area
P77 LED2
LED1
P76
LED3
RL78/G13
(512KB)
RL78/G13
(512KB)
50
60
30
40
20
10
CN2
64
63
50
60
OSC2
20MHz
OSC2
20MHz
20MHz
14pin connector
GND
Test SW
Pattern on the board
:
Splitting this wiring leaves open the relevant circuit (
).
To reconnect the circuit, short the circuit by soldering (
).
When using P76 and P77, cut off the short pad on the right side of LED.
Showing of the pad on circuit diagram. open:
short:
(4) Notes on use
● Renesas Electronics will not provide any support for this board, but the board can be exchanged with a new product only when
it has an initial failure.
R20UT0827XJ0200 Rev.2.00
Page 1 of 2
2013.06.28


Similar Part No. - RL78

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
RL78 RENESAS-RL78 Datasheet
854Kb / 100P
True Low Power Platform (as low as 66 ?쵡/MHz, and 0.60 ?쵡 for RTC LVD), 1.6 V to 5.5 V operation
RL78 RENESAS-RL78 Datasheet
976Kb / 61P
Renesas Flash Programmer
RL78 RENESAS-RL78 Datasheet
1,014Kb / 42P
In-Circuit Emulator
RL78 RENESAS-RL78 Datasheet
919Kb / 56P
EEPROM Emulation Library
RL78 RENESAS-RL78 Datasheet
71Kb / 6P
E1 Emulator
More results

Similar Description - RL78

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M28W800BT STMICROELECTRONICS-M28W800BT Datasheet
289Kb / 42P
8 Mbit 512Kb x16, Boot Block 3V Supply Flash Memory
16-May-2002
M28W800CT STMICROELECTRONICS-M28W800CT Datasheet
369Kb / 49P
8 Mbit 512Kb x16, Boot Block 3V Supply Flash Memory
16-May-2002
logo
Renesas Technology Corp
M37450T-ADF RENESAS-M37450T-ADF Datasheet
1Mb / 10P
Temporary Target Board
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N155 IVO-N155 Datasheet
471Kb / 4P
Target Displays
logo
Bright View Electronic ...
BVM-TG40NAD1 BVLED-BVM-TG40NAD1 Datasheet
189Kb / 3P
1200mm / T9 / G13 LED TUBE
logo
Texas Instruments
TMDSADPEMU-20T TI-TMDSADPEMU-20T Datasheet
106Kb / 2P
No power supply required, powered by target board
logo
STMicroelectronics
M29F040B70N6 STMICROELECTRONICS-M29F040B70N6 Datasheet
178Kb / 21P
4 Mbit (512Kb x8, Uniform Block) Single Supply Flash Memory
Apr-2002
logo
NXP Semiconductors
K22P80M120SF7 NXP-K22P80M120SF7 Datasheet
905Kb / 72P
Kinetis K22F 512KB Flash 80-Pin WLCSP
Rev. 7, 08/2016
K22P121M120SF7 NXP-K22P121M120SF7 Datasheet
976Kb / 82P
Kinetis K22F 512KB Flash
Rev. 7.1, 08/2016
KV31P100M120SF7 NXP-KV31P100M120SF7 Datasheet
825Kb / 66P
Kinetis KV31F 512KB Flash
Rev. 7, 02/2016
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com