Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STG3684A Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STG3684A
Description  Low voltage 0.5 Ω max dual SPDT switch with break-before-make
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STG3684A Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STG3684A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STG3684A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
List of figures
STG3684A
4/28
List of figures
Figure 1.
Pin connection (top through view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 2.
Input equivalent circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
ON resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
OFF leakage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 5.
OFF isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 6.
Bandwidth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 7.
Channel-to-channel crosstalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 8.
Test circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 9.
Break-before-make time delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 10.
Charge injection (VGEN =0V, RGEN =0 Ω, RL =1MΩ, CL = 100 pF) . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 11.
Turn-on, turn-off delay time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 12.
QFN10L (1.8 x 1.4 mm) package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 13.
QFN10L (1.8 x 1.4 mm) footprint recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 14.
QFN10L (1.8 x 1.4 mm) carrier type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 15.
QFN10L (1.8 x 1.4 mm) reel information - back view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 16.
QFN10L (1.8 x 1.4 mm) reel information - front side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 17.
DFN10L (2 x 2.3 mm) package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 18.
DFN10L (2 x 2.3 mm) carrier type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 19.
DFN10L (2 x 2.3 mm) reel information - back view. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 20.
DFN10L (2 x 2.3 mm) reel information - front side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com