Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ASX00008 Datasheet(PDF) 3 Page - AG Electronica

Part # ASX00008
Description  ARDUINO MKR ZERO
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

ASX00008 Datasheet(HTML) 3 Page - AG Electronica

  ASX00008 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 7Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 8Page - AG Electronica ASX00008 Datasheet HTML 9Page - AG Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
Baterías Li-Po, Pins, SD y LED de indicador.
SD
El conector SD incorporado le permite trabajar con archivos sin agregar ningún hardware adicional a la
tarjeta. Además, la tarjeta SD está controlada por una interfaz SPI dedicada (SPI1.
Capacidad de la batería
Las baterías Li-Po se cargan hasta 4,2 V con una corriente que suele ser la mitad de la capacidad
nominal. Para Arduino MKR ZERO usamos un chip especializado que tiene una corriente de carga
predeterminada de 350mAh. Esto significa que la capacidad MÍNIMA de la batería Li-Po debe ser de 700
mAh. Las pilas más pequeñas se dañarán con esta corriente y pueden sobrecalentarse, desarrollar gases
internos y explotar, incendiando los alrededores. Le recomendamos que seleccione una batería Li-Po de al
menos 700mAh de capacidad. Una pila más grande tardará más tiempo en cargarse, pero no se dañará ni
se recalentará. El chip está programado con 4 horas de tiempo de carga, luego pasa al modo de reposo
automático. Esto limitará la cantidad de carga a un máximo de 1400 mAh por ronda de carga.
Conector de batería
Si desea conectar una batería a su MKR Zero, asegúrese de buscar una con conector tipo JST PHR2
hembra de 2 clavijas. Polaridad: mirando a los pines del conector de la placa, la polaridad es:
Izquierda = Positiva, Derecha = GND. En el MKR Zero, el conector es un tipo PH de 2 pines macho.
Puerto adicional I2C
El MKR Zero tiene un conector adicional destinado a ser una extensión del bus I2C. Es un conector de 5
clavijas de factor de forma pequeño con un paso de 1.0 mm. El puerto I2C además de las señales SDA y
SCL incluye los rieles de alimentación GND y + 5V y un pin digital que puede ser útil al diseñar una
expansión. El pinout se muestra en la siguiente imagen:
Vin
Este pin se puede usar para alimentar la tarjeta con una fuente regulada de 5V. Si se alimenta a través de
este pin, la fuente de alimentación USB se desconecta. Esta es la única forma en que puede suministrar 5v
(el rango es de 5V a un máximo de 6V). Si la placa no usa USB, este pin es una entrada.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com