Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MEGA2560-R3 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # MEGA2560-R3
Description  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

MEGA2560-R3 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  MEGA2560-R3 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MEGA2560-R3
Descripción
La tarjeta MEGA2560-R3 est
á basada en la Arduino MEGA 2560, diseñada para
proyectos más complejos, cuenta con 54 pines de E/S digitales (de los cuales 15
se pueden usar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART (puertos
serie de hardware), frecuencia de trabajo de 16 MHz, una conexión USB, un
conector de alimentación, un c
onector ICSP, y un botón de reinicio.
Es compatible con la mayoría de los shields diseñados para el Arduino Uno
, y a
su vez
, es la más recomendada para proyectos con impresoras 3D y proyectos de
robótica.
Especificaciones
Velocidad del reloj
12 MHz
Memoria flash
256 KB, (8 KB utilizados para gestor de arranque)
Memoria SRAM
8 KB
Memoria EEPROM
4 KB
Voltaje de operación
5 VCD
Voltaje de entrada
7 - 12 VCD
Pines de E/S digitales
54 (15 proporcionan salida PWM)
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO
MEGA 2560


Similar Part No. - MEGA2560-R3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ATMEL Corporation
MEGA2560 ATMEL-MEGA2560 Datasheet
4Mb / 28P
Single cycle instructions
More results

Similar Description - MEGA2560-R3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linear Technology
DC2026AFA LINER-DC2026AFA Datasheet
438Kb / 16P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
List of Unclassifed Man...
A000010 ETC2-A000010 Datasheet
675Kb / 1P
ARDUINO KIT WORKSHOP BASE WITH ARDUINO BOARD
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2238E MURATA-SF2238E Datasheet
801Kb / 6P
2560 MHz SAW Filter
logo
List of Unclassifed Man...
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
CON
logo
TriQuint Semiconductor
880157 TRIQUINT-880157_15 Datasheet
237Kb / 6P
2560 MHz BAW Filter
logo
Linear Dimensions Semic...
DC2026C LINEAR_DIMENSIONS-DC2026C Datasheet
449Kb / 18P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
Rohm
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1234A TAI-SAW-TA1234A Datasheet
360Kb / 8P
SAW Filter 2560 MHz
logo
Qorvo, Inc
880157 QORVO-880157 Datasheet
237Kb / 6P
2560 MHz BAW Filter
logo
List of Unclassifed Man...
MEGA-2560 ETC-MEGA-2560 Datasheet
919Kb / 18P
Arduino® MEGA 2560 Rev3
21/09/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com