Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MEGA2560-R3 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # MEGA2560-R3
Description  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

MEGA2560-R3 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  MEGA2560-R3 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Elementos de la tarjeta
Alimentación
La Mega 2560 se puede alimentar a través de la conexión USB o con una fuente
de alimentación externa.
La alimentación externa (no USB) puede provenir de una fuente CA a CD o de una
batería. El adaptador se puede utilizar mediante el conector central de
alimentación de la tarjeta (2.1 mm).
Nota: respetar el rango recomendado de alimentación (7 a 12 VDC) ya que de no
ser así la tarjeta puede presentar mal funcionamiento o anomalías.
Pines de salidas analógicas
16
Corriente de CD por pin de E/S
40mA
Corriente de CD para el pin de 3.3V
50mA
Peso
37 g
Dimensiones
101.52 mm x 53.3 mm



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com