Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DPP902S0 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # DPP902S0
Description  ESCUDO DE CLIMA PARA ARDUINO UNO.
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DPP902S0 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  DPP902S0 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DPP902S0 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DPP902S0 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Sensor de Presión
MS5637
Medición de Presión
300 mbar a 1200 mbar
Comunicación
I2C
Calibración
Completa para cualquier proyecto
Tiempo de respuesta
Muy rápido
Medición de temperatura
-40ºC a +125ºC
Consumo
Aplicaciones de bajo consumo
Sensor de Temperatura
TSYS01
Medición de temperatura
-40ºC a 125ºC
Comunicación
I2C
Calibración
Completa para cualquier proyecto
Método de medición
Al contacto
Consumo
Aplicaciones de bajo consumo
Resolución de temperatura
16 a 24 bits
Sensor de Humedad Infrarrojo
TSD305-1
Medición Relativa
0ºC a 100ºC
Comunicación
I2C
Calibración
Completa para cualquier proyecto
Método de medición
Sin contacto
Exactitud
±1ºC
Temperatura de operación
-10ºC a +85ºC
Sensor Humedad y Presión
MS8607
Medición Relativa
0ºC a 100ºC
Comunicación
I2C
Calibración
Completa para cualquier proyecto
Medición de presión
10 a 2000 mbar
Medición de temperatura
-40ºC a 125ºC
Consumo
Aplicaciones de bajo consumo



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com