Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DPP902S0 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # DPP902S0
Description  ESCUDO DE CLIMA PARA ARDUINO UNO.
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DPP902S0 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  DPP902S0 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DPP902S0 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DPP902S0 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DPP902S000: ESCUDO DE CLIMA PARA ARDUINO UNO.
Descripción
El escudo para la medición del clima proporciona el hardware necesario para realizar una estación
ambiental, pues contiene el sensor de humedad relativa digital HTU21D, sensor de presión
barométrica digital MS5637, sensor de temperatura del sistema TSYS01, sensor de temperatura sin
contacto (infrarrojo) TSD305 y el sensor de humedad relativa y presión atmosférica digital MS8607 es
muy fácil de utilizar pues trabajan bajo el protocolo I2C y con una librería creada en Arduino podrá
accesar a todas las variables al mismo tiempo o configurar la librería para obtener los datos que
desee.
Especificaciones
Sensor de Humedad
HTU21D
Medición Relativa
0% al 100%
Comunicación
I2C
Calibración
Completa para cualquier proyecto
Tiempo de respuesta
Muy rápido
Resolución digital
8 a 12 bits para la humedad
Resolución en temperatura
11 a 14 bits
http://www.agelectronica.com


Similar Part No. - DPP902S0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Humirel
DPP902S000 HUMIREL-DPP902S000 Datasheet
215Kb / 4P
MEAS WEATHER SHIELD
More results

Similar Description - DPP902S0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
logo
Newhaven Display Intern...
NHD-1.69-AU-SHIELD NEWHAVEN-NHD-1.69-AU-SHIELD Datasheet
1Mb / 13P
Graphic Color OLED Display Module Arduino UNO Shield
logo
Rohm
BD1020HFV-EVK-001 ROHM-BD1020HFV-EVK-001 Datasheet
688Kb / 3P
Arduino Uno
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
BM1422AGMV-EVK-001 ROHM-BM1422AGMV-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno 1pcs
logo
Dorji Industrial Group ...
DAD06 DORJI-DAD06 Datasheet
533Kb / 9P
SX1262 testing board for Arduino UNO and ST Nucleo--L053R8
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Arduino
ABX00062 ARDUINO-ABX00062 Datasheet
4Mb / 12P
Arduino® UNO Mini
24/11/2021
ABX00080 ARDUINO-ABX00080 Datasheet
2Mb / 17P
Arduino® UNO R4 Minima
25/07/2023
ABX00087 ARDUINO-ABX00087 Datasheet
8Mb / 23P
Arduino® UNO R4 WiFi
08/06/2023
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com