Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HBV-RPI1509B-130V11 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # HBV-RPI1509B-130V11
Description  MODULO-CAMARA 5MP ENFOQUE FIJO
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

HBV-RPI1509B-130V11 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  HBV-RPI1509B-130V11 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica HBV-RPI1509B-130V11 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica HBV-RPI1509B-130V11 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
No. Modelo
HBV-RPI1509B-130 V11
Tamaño de modelo
25mm × 24mm × 14.2 ± 0.5mm
Temperatura (funcionamiento)
-20 °C a 70 °C
Temperatura (imagen estable)
0 °C a 50 °C
Técnica de ensamble
SMT (ROSH)
Enfoque
Fijo
Distancia de objeto
30cm-infinity
Resolución
800LW/PH (centro)
PCB de tinta de impresión
Negro
Interfaz
15p-1.0 mip
Interfaz serie
CSI
Fuente de alimentación
3.3V (pin 15)
Sistema operativo requerido
Raspberry Pi
Compatibilidad
Raspberry Pi 3 modelo B
Modulo paquete
Bandeja anti-electrostática
Certificaciones
FCC/CE
Sensor
OV5647 (1/4”)
Paquete de sensores
CSP, Bare Die
Resolución máxima
2592 × 1944
Construcción de la lente
4E
Sensibilidad
600mV/ Lux-sec
Tamaño de píxel
1.4μm x 1.4μm
Tasa máxima de transferencia de
imágenes
15fps por QSXGA
Relación S/N
34db
Max rango dinámico
67db @ 8x gain
Formatos de salida
8/10 bit salida RGB RAW
F/No
2.4
EFL
1.85mm
BFL (óptico)
1.95mm
Campo de visión (DFOV)
130°
Distorsión de TV
<12%
Iluminación relativa (Sensor)
70%
Velocidad de fotogramas de video
1080p a 30fps con códec H. 264 (AVC)
Filtro de infrarrojo
No
Especificaciones de cable
Cable plano de 15cm



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com