Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CE-3.3/250V-RUBYCON Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # CE-3.3/250V-RUBYCON
Description  CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO CE-XX/YYV-RUBYCON
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

CE-3.3/250V-RUBYCON Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  CE-3.3/250V-RUBYCON Datasheet HTML 1Page - AG Electronica CE-3.3/250V-RUBYCON Datasheet HTML 2Page - AG Electronica CE-3.3/250V-RUBYCON Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO
CE-XX/YYV-RUBYCON
Clave:
CE -
Capacitancia /
Voltaje de trabajo - Fabricante
Ejemplo:
CE-3.3/250V-RUBYCON (Capacitor Electrolítico 3.3uF / 250V) Fabricante
RUBYCON
Temperatura de Operación: 85 °C (2000 h)
Aplicaciones
relacionadas:
Para
acoplamiento
de
propósito
general,
desacoplamiento, y circuitos de filtrado en electrónica.
Cumple con la norma RoHS
Especificaciones
Características
Rango de temperatura de operación.
-
40~+85°C
-
25~+85℃
Rango de voltaje nominal.
6.3~400Vdc
450Vdc
Rango de capacitancia nominal.
1 μF a 15 000 μF
Tolerancia de capacitancia
±20%(20°C, 120Hz)
Corriente de fuga (MAX)
6.3~100Vdc
160~450Vdc
I=0.01CV o 3μA
(Después de la aplicación de voltaje
nominal durante 2 minutos)
CV≦1000
CV>1000
I=0.1CV+40μA
(1 minuto)
I=0.03CV+15μA
(5 minutos)
I=0.04CV+100μA
(1minuto)
I=0.02CV+25μA
(5minutos)
I=Corriente de fuga (μA) C=Capacitancia(μF)
V=Voltaje(Vdc)
Factor de disipación (MAX)
(tanδ)
Voltaje Nominal
(VCD)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
160
200
250
350
400
450
Tan δ
0.28
0.24
0.20
0.16
0.14
0.12
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.25
0.25
0.25
Cuando la capacitancia es superior a 1000μF, se agregará tanδ 0.02 al valor listado con un aumento de cada 1000μF.
Resistencia
Después de aplicar la tensión nominal con la corriente de ondulación nominal durante 2000 horas a 85 ℃,
Los condensadores deberán cumplir los siguientes requisitos.
Cambio de capacitancia
Dentro de ± 25% del valor inicial.
Factor de disipación
No más de 200% del valor especificado
Corriente de fuga
No más que el valor especificado.


Similar Part No. - CE-3.3/250V-RUBYCON

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
CE-3.3/100V-TEAPO AGELECTRONICA-CE-3.3/100V-TEAPO Datasheet
439Kb / 7P
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO CE-XX/YYV-TEAPO
13/03/2019
CE-3.3/160V-TEAPO AGELECTRONICA-CE-3.3/160V-TEAPO Datasheet
439Kb / 7P
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO CE-XX/YYV-TEAPO
13/03/2019
CE-3.3/450V-PANASONIC AGELECTRONICA-CE-3.3/450V-PANASONIC Datasheet
291Kb / 3P
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO CE-XX/YYV-PANASONIC
26/03/2019
CE-3.3/50V-TEAPO AGELECTRONICA-CE-3.3/50V-TEAPO Datasheet
439Kb / 7P
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO CE-XX/YYV-TEAPO
13/03/2019
CE-3.3/63V-TEAPO AGELECTRONICA-CE-3.3/63V-TEAPO Datasheet
439Kb / 7P
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS DE ALUMINIO CE-XX/YYV-TEAPO
13/03/2019
More results

Similar Description - CE-3.3/250V-RUBYCON

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
UL7523N ETC-UL7523N Datasheet
148Kb / 2P
OBIDOWA CE 70
logo
MRV Communications, Inc...
SFP-O3-M MRV-SFP-O3-M Datasheet
49Kb / 2P
OC-xx/STM-xx SFP Interfaces
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
HB Electronic Component...
MR16-36PCS-W3-GU10 HB-MR16-36PCS-W3-GU10 Datasheet
548Kb / 2P
CE Approved
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Samtec, Inc
EHF-1XX-01-X-D-XX-XX-XX SAMTEC-EHF-1XX-01-X-D-XX-XX-XX Datasheet
248Kb / 2P
Recommended PCB Layout For EHF-1XX-01-X-D-XX-XX-XX
Rev. A
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com