Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

32P2400VT Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # 32P2400VT
Description  KIT DE 2 BARRAS BACKLIGHT TOSHIBA 32
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

32P2400VT Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  32P2400VT Datasheet HTML 1Page - AG Electronica 32P2400VT Datasheet HTML 2Page - AG Electronica 32P2400VT Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Especificaciones
Recomendaciones.
IMPORTANTE: Muchos modelos utilizan diferentes conjuntos de barras LED. Por favor
compare las barras de su televisor con las barras de la imagen y los diagramas de este PDF
antes de realizar su compra.
Modelos de TV de 32” compatibles con las barras led
SVT320AF5
32P1300
32P1400
32P1400
32P1400VT
32P2400
32P2400VT
32P1400ZE
El Kit incluye 2 Barras led de 6 Led´s
Para tener la iluminación completa de la pantalla, se requieren 3 barras
Backligth.
La garantía del kit es de 180 días
Parámetros
Valores
Voltaje LED
3.1 V
Voltaje Barra
18 V
Corriente
300mA
Ángulo de apertura
160°
Grosor PCB
1 mm
Dimensiones
62.6 cm x 2 cm (Largo x Ancho)



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com