Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PD54008TR-E Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # PD54008TR-E
Description  RF POWER transistor, LDMOST plastic family N-Channel enhancement-mode, lateral MOSFETs
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PD54008TR-E Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  PD54008TR-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PD54008TR-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
Contents
PD54008-E, PD54008S-E
2/28
Contents
1
Electrical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Static . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2
Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Test circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6
Circuit layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7
Common source s-parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1
PD54008S (VDS = 7.5V IDS = 150mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.2
PD54008S (VDS = 7.5V IDS = 800mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.3
PD54008S (VDS = 7.5V IDS = 1.5A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.4
PD54008 (VDS = 7.5V IDS = 150mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.5
PD54008 (VDS = 7.5V IDS = 800mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.6
PD54008 (VDS = 7.5V IDS = 1.5A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8
Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com