Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4580 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4580
Description  GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR짰 Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4580 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4580 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4580 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4580 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4580 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4580 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4580 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4580 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 4580
SFH 4585
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR
® Gehäuse
GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR
® Package
SFH 4580
SFH 4585
2002-08-20
1
Wesentliche Merkmale
• GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
•SMR
® (Surface Mount Radial) Gehäuse
• Für Oberflächenmontage geeignet
• Gegurtet lieferbar
• Gehäusegleich mit Fotodiode SFH 2500/
SFH 2505
• Hohe Zuverlässigkeit
• Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempfänger
• UL-Freigabe
Anwendungen
• IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Lichtdimmern
• Gerätefernsteuerungen für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• Sensorik
• Diskrete Lichtschranken
• Diskrete Optokoppler
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100mA, tp = 20 ms)
Radiant intensity grouping
1)
Ie (mW/sr)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
measured at a solid angle of
Ω = 0.01 sr
SFH 4580
Q62702-P1806
≥ 25
SFH 4585
Q62702-P1799
Features
• Very highly efficient GaAlAs-LED
•SMR
® (Surface Mount Radial) package
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Available on tape and reel
• Same package as photodiode SFH 2500/
SFH 2505
• High reliability
• Spectral match with silicon photodetectors
• UL-approval
Applications
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video
tape recorders, dimmers
• Remote control for steady and varying intensity
• Sensor technology
• Discrete interrupters
• Discrete optocouplers


Similar Part No. - SFH4580

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4580 SIEMENS-SFH4580 Datasheet
60Kb / 6P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
More results

Similar Description - SFH4580

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4580 SIEMENS-SFH4580 Datasheet
60Kb / 6P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
SFH484 SIEMENS-SFH484 Datasheet
48Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4510 OSRAM-SFH4510_02 Datasheet
77Kb / 7P
GaAs Infrared Emitters (950 nm) in SMR짰 Package
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH485P OSRAM-SFH485P Datasheet
187Kb / 13P
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
SFH487 OSRAM-SFH487 Datasheet
191Kb / 13P
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
SFH-4585 OSRAM-SFH-4585 Datasheet
186Kb / 14P
GaAlAs Infrared Emitters
SFH-4883 OSRAM-SFH-4883 Datasheet
161Kb / 11P
Infrared Emitter (880 nm) in TO-46 Package
SFH-485 OSRAM-SFH-485 Datasheet
168Kb / 13P
GaAlAs Infrared Emitters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com