Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLPL85 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLPL85
Description  Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Power
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLPL85 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLPL85 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLPL85 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLPL85 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLPL85 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLPL85 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLPL85 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SPL PL85
Impuls-Laserdiode im Plastikgehäuse 10 W Spitzenleistung
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Power
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-04
1
Besondere Merkmale
• Kostengünstiges Plastikgehäuse
• Zuverlässiges InGaAs/GaAs kompressiv
verspanntes Halbleiter-Material
• Hochleistungslaser mit „Large-Optical-Cavity“
(LOC) Struktur für ein schmales Fernfeld
• Laterale Austrittsöffnung 200
μm
Anwendungen
• Entfernungsmessung
• Sicherheit, Überwachung
• Beleuchtung, Zündung
• Test- und Messsysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Typ
Type
Opt. Spitzenausgangsleistung
Opt. Peak Power
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL PL85
10 W
850 nm
Q62702P1759
Features
• Low cost plastic package
• Reliable strained InGaAs/GaAs material
• High power large-optical-cavity (LOC) structure
for a narrow far-field
• Lateral laser aperture 200
μm
Applications
• Range finding
• Security, surveillance
• Illumination, ignition
• Test and measurement systems
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLPL85

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPLPL85 SIEMENS-SPLPL85 Datasheet
78Kb / 4P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Class 3 Laser Product
More results

Similar Description - SPLPL85

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPLPLXX SIEMENS-SPLPLXX Datasheet
78Kb / 4P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Class 3 Laser Product
logo
OSRAM GmbH
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90 Datasheet
237Kb / 6P
Impuls-Laserdiode im Plastikgeh짰se 25 W Spitzenleistung Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak PowerLead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_3 Datasheet
218Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_0 Datasheet
215Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 4 W Peak Power
SPLAH90 OSRAM-SPLAH90_3 Datasheet
277Kb / 8P
Nanostack Pulsed Laser Diode Array 75 W Peak Power
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAGX-000035-01000P-V2 MA-COM-MAGX-000035-01000P-V2 Datasheet
1Mb / 10P
GaN Wideband 10 W CW / Pulsed Transistor in Plastic Package
MAGX-000035-01000P MA-COM-MAGX-000035-01000P_15 Datasheet
1Mb / 10P
GaN Wideband 10 W CW / Pulsed Transistor in Plastic Package
logo
OSRAM GmbH
SPLPL90_3 OSRAM-SPLPL90_3_15 Datasheet
202Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_15 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
SPL-PL90 OSRAM-SPL-PL90 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com