Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLL90 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLL90
Description  Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLL90 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SPLLL90_3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
SPL LL90_3
2007-04-04
3
Optische Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Optical Characteristics
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Zentrale Emissionswellenlänge
1)
Emission wavelength
1)
λ
895
905
915
nm
Spektralbreite (Halbwertsbreite)
1)
Spectral width (FWHM)
1)
Δλ
7
nm
Spitzenausgangsleistung
1)
Peak output power
1)
P
opt
60
70
80
W
Ladespannung an der Laserschwelle
Charge Voltage at laser threshold
U
C, th
4.0
4.5
5.0
V
Pulsbreite (Halbwertsbreite)
1), 2)
Pulse width (FWHM)
1), 2)
t
p
37
40
43
ns
Anstiegs- und Abfallzeit (10% … 90%)
1), 2)
Rise and fall time (10% … 90%)
1), 2)
t
r,
t
f
7
40
10
45
13
50
ns
ns
Jitter (bzgl. Triggersignal und optischem Puls)
Jitter (regarding trigger signal and optical pulse)
t
j
170
500
ps
Austrittsöffnung
Aperture size
w × h
200
× 10 –
μm2
Strahldivergenz (Halbwertsbreite) parallel zum
pn-Übergang
1)
Beam divergence (FWHM) parallel to pn junction
1)
θ
||
12
15
18
Grad
deg.
Strahldivergenz (Halbwertsbreite) senkrecht zum
pn-Übergang
1)
Beam divergence (FWHM) perpendicular to pn-junction
1)
θ
27
30
33
Grad
deg.
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
Temperature coefficient of wavelength
∂λ / ∂T
0.30
0.33
nm/K
Thermischer Widerstand
Thermal resistance
R
th
200
K/W
Einschaltpunkt der Gate-Spannung
Switch on gate voltage
V
G on
5.0
V
1)
Werte beziehen sich auf folgende Standardbetriebsbedingung: >50 ns Pulsbreite, 1 kHz Pulswiederholrate, 18.5 V Ladespannung, 15
V Gate-Spannung und 25°C Umgebungstemperatur. Der Laser wird angesteuert mit dem MOSFET-Treiber Elantec EL7104C.
Values refer to the following standard operating conditions: >50 ns pulse width, 1 kHz pulse repetition rate, 18.5 V charge voltage, 15
V gate voltage and 25 °C ambient temperature. The laser is driven by the MOSFET driver Elantec EL7104C.
2)
Die Schaltgeschwindigkeit ist abhängig von Strom und Geschwindigkeit, mit der die Gate-Kapazität (typ. 300 pF) des internen
Transistors geladen wird. Kürzere Pulsbreiten, Anstiegs- und Abfallzeiten erhält man bei Trigger-Pulsbreiten <50 ns. Dies bewirkt
jedoch auch eine reduzierte optische Spitzenleistung.
Switching speed at gate depends on current and speed, charging the gate capacitance (typ. 300 pF) of the internal transistor. Reduced
pulse widths, rise and fall times occur at trigger pulse widths <50 ns. This also reduces the optical peak power.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com