Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLL90 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLL90
Description  Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLL90 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLLL90_3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLLL90_3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SPL LL90_3
Hybride Impuls-Laserdiode mit integrierter Treiberstufe 70 W Spitzenleistung
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-04
1
Besondere Merkmale
• Kleines kostengünstiges Plastik-Gehäuse
• Integriert sind ein FET und Kondensatoren zur
Impulsansteuerung
• InAlGaAs/GaAs kompressiv verspannte
Quantenfilmstruktur
• Hochleistungslaser mit „Large-Optical-Cavity“
(LOC) Struktur
• Nanostack Lasertechnologie beinhaltet
mehrere epitaktisch integrierte Emitter
• Laserapertur 200 µm x 10 µm
• Schneller Betrieb (< 30 ns Impulsbreite)
• Niedrige Versorgungsspannung (< 20 V)
Anwendungen
• Entfernungsmessung
• Sicherheit, Überwachung
• Beleuchtung, Zündung
• Test- und Messsysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Typ
Type
Emitteranzahl
Number of Emitters
Opt. Spitzenaus-
gangsleistung
Opt. Peak Power
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL LL90_3
3
70 W
905 nm
Q65110A1009
Features
• Low cost, small size plastic package
• Integrated FET and capacitors for pulse control
• Strained InAlGaAs/GaAs QW-structures
• High power large-optical-cavity laser structure
• Nanostack laser technology including multiple
epitaxially stacked emitters
• Laser aperture 200 µm x 10 µm
• High-speed operation (< 30 ns pulse width)
• Low supply voltage (< 20 V)
Applications
• Range finding
• Security, surveillance
• Illumination, ignition
• Testing and measurement
Safety advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLLL90_3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90_3 Datasheet
196Kb / 8P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
SPLLL90_3 OSRAM-SPLLL90_3_17 Datasheet
196Kb / 8P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
More results

Similar Description - SPLLL90_3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90 Datasheet
243Kb / 7P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 25 W Peak Power
SPLPL85 OSRAM-SPLPL85 Datasheet
216Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_3 Datasheet
218Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_0 Datasheet
215Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 4 W Peak Power
SPLAH90 OSRAM-SPLAH90_3 Datasheet
277Kb / 8P
Nanostack Pulsed Laser Diode Array 75 W Peak Power
SPLLL90_3 OSRAM-SPLLL90_3_17 Datasheet
196Kb / 8P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
SPLPL90_3 OSRAM-SPLPL90_3_15 Datasheet
202Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_15 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
SPL-LL90-3 OSRAM-SPL-LL90-3 Datasheet
196Kb / 8P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
SPL-PL90 OSRAM-SPL-PL90 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com