Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LKACCW01 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LKACCW01
Description  Golden DRAGON짰 Engineering Kit Lens
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LKACCW01 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LKACCW01 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LKACCW01 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LKACCW01 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LKACCW01 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LKACCW01 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LKACCW01 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2006-10-04
2
LK ACC W01
■ LK ACC W01 abgekündigt nach OS-PD-2006-008 - wird nicht ersetzt werden.
LK ACC W01 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - no replacement.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.: je 2 Linsen pro Abstrahlwinkel in jeder Verpackung (2x 5° und 2x 32°)
Note:
two lenses per viewing angle per packing, two for 5° and two for 32° beam
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of Emission
Bestellnummer
Ordering Code
LK ACC W01
colorless clear
Q 65110A2928
Eigenschaften
Properties
(T
A=25°C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 40 … + 80
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 80
°C
Linsenmaterial
Lense Material
Optical Grade
PMMA
Linsenhalter Material
Holder Material
transparent PC
Durchschnittliche Transmission im sichtbaren Bereich
Average Transmittance in visible Spectrum
(400 nm ... 700 nm)
τ
opt.
> t.b.d.
%
Durchschnittliche Transmission im nahen UV Bereich
Average Transmittance in near UV Spectrum
(300 nm ... 380 nm)
τ
UV
.
> t.b.d.
%
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
Engwinklige Linse / Narrow angle lens
2
ϕ
5
Grad
deg.
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
Weitwinklige Linse / Wide angle lens
2
ϕ
32
Grad
deg.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com