Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAP47B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAP47B
Description  Enhanced optical Power LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAP47B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAP47B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2006-07-20
2
LA P47B, LY P47B
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LA P47B-T2V1-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 oder
V1enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA P47B-T2V1-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.B.:
LA P47B-T2V1-24-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A, oder
-4B enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel).
E.g. LA P47B-T2V1-24-1 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LA P47B-T2V1-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be
shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be
orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LA P47B-T2V1-24-1 means that only 1 forward voltage group -3A,
-3B, -4A or -4B will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable
(see page 5 for explanation) .
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 30 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 30 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LA P47B-T2V1-24-1
amber
top mount
355 … 900
1900 (typ.)
Q65110A1749
LA P47B-T2V1-24-1
LA P47B-S2U1-24-1
amber
reverse mount
355 … 900
224 … 560
1900 (typ.)
1200 (typ.)
Q65110A3764
Q65110A5329
LY P47B-T2V1-26-1
yellow
top mount
355 … 900
1900 (typ.)
Q65110A4727
LY P47B-T2V1-26-1
yellow
reverse mount
355 … 900
1900 (typ.)
Q65110A4726



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com