Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAP47B Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAP47B
Description  Enhanced optical Power LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAP47B Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAP47B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAP47B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
LA P47B, LY P47B
2006-07-20
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16
Gruppe
Group
amber
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
612
616
580
583
nm
3
616
620
583
586
nm
4
620
624
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Durchlassspannungsgruppen2) Seite 16
Forward Voltage Groups
2)
page 16
Gruppe
Group
amber / yellow
Einheit
Unit
min.
max.
3A
1.80
1.95
V
3B
1.95
2.10
V
4A
2.10
2.25
V
4B
2.25
2.40
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous Intensity
1)
page 16
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous Flux
2)
page 16
Φ
V (mlm)
S2
T1
T2
U1
U2
V1
224 …
280
280 …
355
355 …
450
450 …
560
560 …
710
710 …
900
760 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
2400 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere oder eine obere Familiengruppe. Diese
besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower or an upper family group of only a few
individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: U1-3
Example: U1-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
U1
3
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com