Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LGA670 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LGA670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGA670 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LGA670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGA670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670
SIDELED
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LG_LO_LP_LS_LY A670 abgekündigt nach
OS-PD-2006-009 -
werden durch LG_LO_LP_LS_LY A67K ersetzt
werden.
LG_LO_LP_LS_LY A670 obsolete acc. to
OS-PD-2006-009 -
will be replaced by LG_LO_LP_LS_LY A67K.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung parallel
zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in
Lichtleiter
•
Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb), 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: GaAsP (super-rot, orange, gelb,
grün), GaP (pure green)
•
optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot,
orange, gelb), 2,5 lm/W (grün),
0,6 lm/W (pure green)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
•
optischer Indikator
•
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Features
•
package: white SMT package, colorless clear
resin
•
feature of the device: radiation direction parallel
to PCB, so an ideal LED for coupling in light
guides
•
wavelength: 628 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow),
570 nm (green), 560 nm (pure green)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: GaAsP (super-red, orange, yellow,
green), GaP (pure green)
•
optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange,
yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
Applications
•
optical indicator
•
backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
•
coupling into light guides
•
signal and symbol luminaire
•
interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LGA670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LGA670 SIEMENS-LGA670 Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LGA670-HK SIEMENS-LGA670-HK Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LGA670-J SIEMENS-LGA670-J Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LGA670-JM SIEMENS-LGA670-JM Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LGA670-K SIEMENS-LGA670-K Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
More results

Similar Description - LGA670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com