Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4258 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4258
Description  High Power Infrared Emitter (850 nm)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4258 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4258 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4258 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SFH 4258
SFH 4259
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (850 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-25
1
Wesentliche Merkmale
• Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
• Emissionswellenlänge typ. 850 nm
• Halbwinkel SFH 4258:
± 15°
• Halbwinkel SFH 4259:
± 25°
• Hohe Bestromung bei hohen Temperaturen
möglich
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für CMOS Kameras
• IR-Datenübertragung
• Sensorik
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
I
e (mW/sr)
SFH 4258
Q65110A2975
≥ 40 (typ. 90)
SFH 4259
Q65110A2464
≥ 25 (typ. 55)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• High Power Infrared LED
• Peak wavelength typ. 850 nm
• Half angle SFH 4258:
± 15°
• Half angle SFH 4259:
± 25°
• High forward current allowed at high
temperature
Applications
• Infrared Illumination for CMOS cameras
• IR Data Transmission
• Optical sensors
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.
ATTENTION - Observe Precautions For Handling - Electrostatic Sensitive Device


Similar Part No. - SFH4258

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4258 OSRAM-SFH4258 Datasheet
176Kb / 11P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4258 OSRAM-SFH4258 Datasheet
275Kb / 14P
Emitters and Detectors for Infrared (IR) Touchscreens
SFH4258 OSRAM-SFH4258 Datasheet
448Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4258-VAW OSRAM-SFH4258-VAW Datasheet
448Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4258S OSRAM-SFH4258S Datasheet
218Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results

Similar Description - SFH4258

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4230 OSRAM-SFH4230 Datasheet
226Kb / 8P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4255 OSRAM-SFH4255 Datasheet
225Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4250 OSRAM-SFH4250 Datasheet
231Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4257 OSRAM-SFH4257 Datasheet
223Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4252 OSRAM-SFH4252 Datasheet
226Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4052 OSRAM-SFH4052 Datasheet
367Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4059SR OSRAM-SFH4059SR Datasheet
365Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4232A OSRAM-SFH4232A Datasheet
307Kb / 12P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4254 OSRAM-SFH4254 Datasheet
279Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH-4254 OSRAM-SFH-4254 Datasheet
279Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com