Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBL29G Datasheet(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

Part # LBL29G
Description  SmartLED짰 0603 Enhanced Optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL29G Datasheet(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBL29G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
LB L29G
2005-10-07
13
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
OHA00539
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
ity
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-p
h
a
s
e
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(
p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r t
h
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
be
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
life
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
tiv
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t f
a
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(if
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
i
s
id
e
n
tic
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
, i
f:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ire
d
,
b
) 2
a
o
r
2
b
i
s
n
o
t m
e
t.
D
a
te
a
n
d
tim
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
f
o
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
, s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
ea
r
F
lo
o
r
tim
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r t
im
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
c
o
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r t
im
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚
C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210
02199
8
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
oistu
re
L
e
ve
l 3
Floo
r tim
e
1
6
8
H
o
urs
M
oistu
re
Lev
e
l 6
F
loor
tim
e
6
H
o
u
rs
a
) H
um
idity
Indica
to
r C
a
rd
is
>
10%
w
he
n
rea
d
a
t
23
˚C
±
5
˚C
, or
reflo
w
, vap
or-p
h
ase
reflow,
or
e
qu
iva
le
n
t p
roce
ssing
(pe
ak
pa
ckage
2.
A
fter
th
is
ba
g
is
o
pe
ned
, de
v
ices
t
ha
t w
ill
b
e
su
bje
cted
to
in
fr
a
red
1
. S
helf
life
in
se
aled
b
ag
: 24
m
o
nths
a
t <
40
˚C
a
n
d
<
9
0%
rela
tive
hu
m
idity
(R
H
).
M
o
istu
re
L
ev
el
5a
a
t fac
to
ry
con
dition
s
o
f
(if
blank,
se
al
da
te
is
id
en
tica
l w
ith
da
te
co
de
).
a
) M
o
unted
w
ith
in
b)
S
to
re
d
at
bo
dy
tem
p.
3.
D
e
vic
es
re
qu
ire
b
ak
ing
, b
efo
re
m
ou
nt
in
g,
if:
Bag
se
al
da
te
M
oistu
re
Lev
el
1
M
oisture
Lev
el
2
M
oistu
re
L
eve
l 2a
4
. If
ba
king
is
re
quired
,
b)
2
a
o
r 2
b
is
no
t m
et.
D
ate
a
n
d
tim
e
o
pen
e
d:
refe
ren
ce
IP
C
/JE
D
E
C
J-ST
D
-0
33
for
bake
p
ro
ced
ur
e.
F
lo
o
r tim
e
se
e
belo
w
If
b
lank
, s
ee
b
a
r
co
de
la
bel
F
lo
or
tim
e
>
1
Y
e
ar
F
loo
r tim
e
1
Y
ea
r
F
lo
or
tim
e
4
W
e
ek
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
isture
Level
4
M
oistu
re
L
evel
5
˚C
).
O
PTO
SE
M
ICO
ND
UC
TO
RS
M
OISTU
RE
SEN
SITIV
E
This
bag
co
ntains
C
A
U
T
IO
N
F
loo
r tim
e
7
2
H
ours
F
loor
tim
e
48
H
o
urs
F
lo
o
r tim
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚
C/60
%
RH
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com