Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLBX98-2S Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLBX98-2S
Description  Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 980 nm
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLBX98-2S Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLBX98-2S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLBX98-2S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLBX98-2S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLBX98-2S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SPL BX98-2S
Unmontierte Laserbarren, 30% Füllfaktor, 980 nm
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 980 nm
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-20
1
Besondere Merkmale
• Unmontierter Laserbarren
• Design mit 19 Emittern (30% Füllfaktor)
• Empfohlene optische Leistung 40 W
• Typischer Konversionswirkungsgrad 54 %
• Hocheffiziente und zuverlässige MOVPE
Quantenfilmstruktur
• Standard-Wellenlängenselektion von
± 3nm
• Andere zentrale Pulswellenlängen auf Anfrage
• Lötbare p- und n-seitige Metallisierung
• Al-freie aktive Zone
Anwendungen
• Empfohlen für kontinuierliche (CW)-
Anwendungen
• Pumpen von Festkörper- und Faserlasern
• Direkte Materialbearbeitung
• Erwärmen, Beleuchten
• Medizinische Anwendungen
• Druckanwendungen
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Features
• Un-mounted monolithic linear array
• 19 emitter (30% fill-factor) design
• Recommended optical power 40 W
• Typical conversion efficiency 54 %
• High efficiency and reliable MOVPE-grown
quantum-well structure
• Standard wavelength selection is
± 3nm
• Other pulse peak wavelengths are available
upon request
• Solderable p- and n-side metallization
• Al-free active region
Applications
• Recommended for continuous wave (cw)-
applications
• Pumping of solid-state and fiber lasers
• Direct material processing
• Heating, illumination
• Medical applications
• Printing applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLBX98-2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLBX94-2S OSRAM-SPLBX94-2S Datasheet
111Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 940 nm
More results

Similar Description - SPLBX98-2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLBG91-2S OSRAM-SPLBG91-2S Datasheet
126Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 915 nm
SPLBG94-2S OSRAM-SPLBG94-2S Datasheet
126Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 940 nm
SPLBG98-20S OSRAM-SPLBG98-20S Datasheet
126Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 980 nm
SPLBG98-2S OSRAM-SPLBG98-2S Datasheet
187Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 980 nm
SPLBS81-6 OSRAM-SPLBS81-6 Datasheet
187Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 82.5% Filling Factor, 808 nm
SPLBS81-9S OSRAM-SPLBS81-9S Datasheet
184Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 808 nm
SPLBS94-2S OSRAM-SPLBS94-2S Datasheet
111Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 940 nm
SPLBX81-2S OSRAM-SPLBX81-2S Datasheet
126Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 808 nm
SPLBX94-2S OSRAM-SPLBX94-2S Datasheet
111Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 940 nm
SPLBK94-40 OSRAM-SPLBK94-40 Datasheet
133Kb / 3P
Unmounted Laser Bars, 50% Fill Factor, 940nm
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com