Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSP47F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSP47F
Description  Enhanced Thinfilm LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSP47F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSP47F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2007-07-10
2
LS P47F, LR P47F, LA P47F, LY P47F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe
Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY P47F-U2AB-36-1 bedeutet, dass auf
dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen U2, V1, V2, AA oder AB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe
geliefert. Z.B.: LY P47F-U2AB-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, 4, 5 oder -6 enthalten ist (siehe
Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LS P47F-U2AB-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem
Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A oder -4B enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one
group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY P47F-U2AB-36-1 means that only one group
U2, V1, V2, AA or AB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel.
E.g. LY P47F-U2AB-36-1 means that only 1 wavelength group -3, 4, 5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any one reel. E.g. LS P47F-U2AB-36-1 means that only 1 forward voltage group -3A, -3B, -4A or -4B will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation)
.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
I
F = 30 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2) page 16
I
F = 30 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS P47F-U1AA-1-1
super-red
top mount
450 …
1400
2780 (typ.)
on request
LS P47F-U1AA-1-1
super-red
reverse mount
450 …
1400
2780 (typ.)
Q65110A4859
LR P47F-U2AB-1-1
red
top mount
560 … 1800
3540 (typ.)
on request
LR P47F-U2AB-1-1
red
reverse mount
560 … 1800
3540 (typ.)
Q65110A4861
LA P47F-V2BB-24-1
amber
top mount
900 …
2800
5550 (typ.)
on request
LA P47F-V2BB-24-1
amber
reverse mount
900 …
2800
5550 (typ.)
Q65110A4857
LY P47F-U2AB-36-1
yellow
top mount
560 … 1800
3540 (typ.)
on request
LY P47F-U2AB-36-1
yellow
reverse mount
560 … 1800
3540 (typ.)
Q65110A4860



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com