Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSP47F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSP47F
Description  Enhanced Thinfilm LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSP47F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSP47F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSP47F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LS P47F, LR P47F,
LA P47F, LY P47F
PointLED
®
Enhanced Thinfilm LED
Lead (Pb) Free Product -
RoHS Compliant
reverse mount
top mount
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-07-10
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Montage von
unten durch die Leiterplatte oder von oben
möglich; ideal für extrem flache
Hinterleuchtungen
• Wellenlänge: 633 nm (super-red), 625 nm (rot),
617 nm (amber), 590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP Dünnfilm
• optischer Wirkungsgrad:
41 lm/W (super-red), 49 lm/W (red),
70 lm/W (amber), 43 lm/W (yellow)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm
oder 12000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Tastenhinterleuchtung
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: top mount or reverse
mount; ideal for extremely flat backlight
• wavelength: 633 nm (super-red), 625 nm (red),
617 nm (amber), 590 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP Thinfilm
• optical efficiency: 41 lm/W (super-red),
49 lm/W (red), 70 lm/W (amber),
43 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or
12000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• coupling into light guides
• key pad illumination
• optical indicators
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, etc.)


Similar Part No. - LSP47F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSP47F-U1AA-1-1 OSRAM-LSP47F-U1AA-1-1 Datasheet
522Kb / 21P
PointLED
LSP47F-U1AA-1-1-F OSRAM-LSP47F-U1AA-1-1-F Datasheet
522Kb / 21P
PointLED
LSP47F OSRAM-LSP47F_13 Datasheet
522Kb / 21P
PointLED
More results

Similar Description - LSP47F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
Enhanced optical Power LED
LAG6SP OSRAM-LAG6SP Datasheet
247Kb / 15P
Advanced Power TOPLED Enhanced ThinFilm LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
Q65110A7501 OSRAM-Q65110A7501 Datasheet
642Kb / 23P
6-lead MULTILED - RGB - white binned Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYT64F-CADB-46-1 OSRAM-LYT64F-CADB-46-1 Datasheet
2Mb / 16P
TOPLED Black Series Black package with lens, enhanced Thinfilm LED
LTRBGFSF-ABCB OSRAM-LTRBGFSF-ABCB Datasheet
1Mb / 28P
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
Enhanced optical Power LED
LYYYG6SF OSRAM-LYYYG6SF Datasheet
437Kb / 17P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
Enhanced optical Power LED
logo
Luminus, Inc
CBT-90TE LUMINUS-CBT-90TE Datasheet
1Mb / 15P
Thermally Enhanced LED Chipset
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com