Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCWW5SN Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWW5SN
Description  Platinum DRAGON짰 warm white with Chip Level Conversion (CLC)
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW5SN Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWW5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LCW W5SN
Platinum DRAGON
® warm white with Chip Level Conversion (CLC)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2007-08-16
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, Chip level conversion
• Typischer Lichtfluss: 60 lm bei 700 mA
Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß)
Farbtemperatur: 2500K bis 4800K
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: ThinGaN
®
optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: IR Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbe-
reich (z.B. Scheinwerfer)
Blitzlicht
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
Dekorative Beleuchtung
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
Features
package: white SMD package, colorless clear
silicone resin; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 60 lm at 700 mA
feature of the device: high efficient lightsource
at low space
color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
color temperature: 2500K to 4800K
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: ThinGaN
®
optical efficiency: 24 lm/W
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: IR reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
exterior and interior automotive lighting
(e.g. front light)
Flashlight
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
reading lamps (aircraft, car, bus)
substitution of micro incandescent lamps
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
display backlight where high brightness is required
e.g. TFT
decorative and entertainment lighting
signal and symbol luminaire for orientation
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LCWW5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWW5SG OSRAM-LCWW5SG Datasheet
595Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
LCWW5SM OSRAM-LCWW5SM Datasheet
839Kb / 26P
Furniture Lighting
LCWW5SM-JXKX-4U9X OSRAM-LCWW5SM-JXKX-4U9X Datasheet
800Kb / 26P
Furniture Lighting
LCWW5SM-JXKX-4U9X OSRAM-LCWW5SM-JXKX-4U9X Datasheet
839Kb / 26P
Furniture Lighting
LCWW5SM-JXKY-4O9Q OSRAM-LCWW5SM-JXKY-4O9Q Datasheet
800Kb / 26P
Furniture Lighting
More results

Similar Description - LCWW5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5SN OSRAM-LDW5SN Datasheet
673Kb / 20P
Platinum DRAGON짰 Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWW5SN OSRAM-LWW5SN Datasheet
593Kb / 18P
Platinum DRAGON짰 white with Chip Level Conversion (CLC)
LBW5AM OSRAM-LBW5AM Datasheet
316Kb / 21P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LUWW5AM OSRAM-LUWW5AM Datasheet
2Mb / 28P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LWW5AM OSRAM-LWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LB-W5AM OSRAM-LB-W5AM Datasheet
316Kb / 21P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LH-W5AM OSRAM-LH-W5AM Datasheet
317Kb / 21P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LT-W5AM OSRAM-LT-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LUW-W5AM OSRAM-LUW-W5AM Datasheet
2Mb / 28P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com