Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLG81-P Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLG81-P
Description  Passiv gekuhlter SIRILAS Diodenlaser 15 W cw bei 808nm Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 808nm
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLG81-P Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SPLLG81-P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLG81-P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLG81-P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLG81-P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLG81-P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLG81-P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2007-10-24
4
SPL LG81-P
Schielwinkel fast-axis
Tilt angle fast axis
ϕ⊥
-0.3
0
0.3
Grad
deg.
Schielwinkel slow-axis
Tilt angle slow-axis
ϕ
||
-0.4
0
0.4
Grad
deg.
Strahlabmessungen am optischen Austritt
Beam dimensions at optical output
w
× h
–
7.0
×
0.4
–
mm
2
TE Polarisation
TE Polarization
P
TE
–
90
–
%
1)
Werte beziehen sich auf die Standardbetriebsbedingung 15W Ausgangsleistung, 20 °C Wärmesenkentemperatur
und 1,3 K/W Wärmewiderstand.
Values refer to standard operating conditions of 15W output power, 20 °C heat sink temperature and 1.3 K/W thermal
resistance.
2)
Die zentrale Emissionswellenlänge muss beim spezifizierten Strom kontrolliert werden. Liegt die Wellenlänge höher
als im Testprotokoll spezifiziert, so weist dies auf einen schlechten thermischen Kontakt und eine thermische
Überbelastung der Laserdiode hin. Bevor der Laserbetrieb weitergeführt wird, muss der thermische Kontakt
verbessert werden. Die zentrale Emissionswellenlänge schiebt mit 0.3 nm/K.
Check the emission wavelength at the specified current. A much longer wavelength than specified in the test protocol
indicates bad thermal contact and thermal overload of the diode laser. Then the thermal contact has to be improved
before continuing laser operation. The emission wavelength shifts with 0.3 nm/K.
3)
Das Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung der Laserdiode muss ausgeschlossen werden.
Reverse voltage applied to the laser diode has to be excluded.
4)
Modell zur Bestimmung des thermischen Verhaltens bzgl. des Schwellstroms:
Model for the thermal behavior of threshold current:
I
th(T2) = Ith(T1) × exp (T2 – T1)/T0
5)
Wärmesenkentemperatur
beeinflusst
die
Ausgangsleistung,
die
zentrale
Emissionswellenlänge
und
die
Lebensdauer. Betauung muss ausgeschlossen werden.
Heat sink temperature influences output power, emission wavelength and lifetime. Condensation has to be excluded.
Dioden Kennwerte (20
° C heat sink temperature)
Diode Characteristics (cont’d)
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com