Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBG6SP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LBG6SP
Description  Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBG6SP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2007-08-08
2
LB G6SP, LT G6SP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB G6SP-V2BB-25-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen V2, AA,
AB, BA oder BB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB G6SP-V2BB-25-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB G6SP-V2BB-25-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen enthalten
(siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB G6SP-V2BB-25-1 means that only one group V2, AA, AB, BA or BB will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB G6SP-V2BB-25-1 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4 or -5
will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5
for explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LB G6SP-V2BB-25-1 means that only one forward voltage group
will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 17
Luminous
Intensity
1) page 17
I
F = 140 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 17
Luminous
Flux
2) page 17
I
F = 140 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB G6SP-V2BB-35-1
blue
900 ...
2800
4950 (typ.)
Q65110A4678
LT G6SP-CBEB-25-1
true green
3550 ... 11200
18700 (typ.)
Q65110A5874



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com