Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRG6SP Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LRG6SP
Description  Advanced Power TOPLED Enhanced ThinFilm LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRG6SP Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LRG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LR G6SP, LA G6SP, LY G6SP
2007-07-31
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5) page 15)
Gruppe
Group
amber
amber
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
612
616
nm
3
616
620
583
586
nm
4
620
624
586
589
nm
5
589
592
6
592
595
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 15
Forward Voltage Groups
6) page 15
Gruppe
Group
rot / amber
red / amber
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3A
1.90
2.05
V
3B
2.05
2.20
2.05
2.20
V
4A
2.20
2.35
2.20
2.35
V
4B
2.35
2.50
2.35
2.50
V
5A
2.50
2.65
2.50
2.65
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous Intensity
2) page 15
IV (mcd)
Lichtstrom
1) Seite 15
Luminous Flux
1) page 15
Φ
V (mlm)
BB
CA
CB
DA
DB
EA
2240 …
2800
2800 …
3550
3550 …
4500
4500 …
5600
5600 …
7100
7100 …
9000
7500
(typ.)
9500
(typ.)
12000
(typ.)
15000
(typ.)
19000
(typ.)
24000
(typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: DA-3-4A
Example: DA-3-4A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlängengruppe
Wavelength Group
Durchlassspannungsgruppe
Forward Voltage Group
DA
3
4A
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com