Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRG6SP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRG6SP
Description  Advanced Power TOPLED Enhanced ThinFilm LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRG6SP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LA G6SP, LR G6SP, LY G6SP
Advanced Power TOPLED
®
Enhanced ThinFilm LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-07-31
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
•
Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaAlP Dünnfilm
•
optischer Wirkungsgrad: 62 lm/W (amber),
50 lm/W (rot), 34 lm/W (gelb)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge, Durchflussspannung
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach -
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Verkehrssignale
•
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbe-
reich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuch-
te
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
•
Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwe-
ge, u.ä.)
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
Features
•
package: white P-LCC-6 package, colorless clear
resin
•
feature of the device: point lightsource with high
luminous efficiency and low space
•
wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: InGaAlP ThinFilm
®
•
optical efficiency: 62 lm/W (amber),
50 lm/W (red), 34 lm/W (yellow)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength, forward voltage
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
traffic signaling
•
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
•
Interior and exterior automotive lighting
e.g. dashboard backlighting, rear combination
lamp (RCL)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
portable light souce (e. g. bicycle)
•
decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting


Similar Part No. - LRG6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRG6SP OSRAM-LRG6SP Datasheet
958Kb / 21P
Advanced Power TOPLED
LRG6SP-CBEA-1-1 OSRAM-LRG6SP-CBEA-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
white SMT package, colorless clear silicone resin
LRG6SP-CBEA-1-1-Z OSRAM-LRG6SP-CBEA-1-1-Z Datasheet
958Kb / 21P
Advanced Power TOPLED
LRG6SP.01 OSRAM-LRG6SP.01 Datasheet
1Mb / 21P
Signalling
LRG6SP.01-6D7E-46-G3R3 OSRAM-LRG6SP.01-6D7E-46-G3R3 Datasheet
1Mb / 21P
Signalling
More results

Similar Description - LRG6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
Q65110A7501 OSRAM-Q65110A7501 Datasheet
642Kb / 23P
6-lead MULTILED - RGB - white binned Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
ams AG
LSYT67B AMSCO-LSYT67B Datasheet
428Kb / 15P
Enhanced Optical Power LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2012-11-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com