Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLMN81G2 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLMN81G2
Description  Passively Cooled Diode Laser Bar, 50 W cw at 808 nm
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLMN81G2 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SPLMN81G2 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLMN81G2 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLMN81G2 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLMN81G2 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLMN81G2 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLMN81G2 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLMN81G2 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2007-07-18
4
SPL MN81G2
2)
Die zentrale Emissionswellenlänge muss beim spezifizierten Strom kontrolliert werden. Liegt die Wellenlänge
höher als im Testprotokoll spezifiziert, so weist dies auf einen schlechten thermischen Kontakt und eine thermische
Überlastung der Laserdiode hin. Bevor der Laserbetrieb weitergeführt wird, muss der thermische Kontakt
verbessert werden. Die zentrale Emissionswellenlänge schiebt mit 0,28 nm/K.
Check the emission wavelength at the specified current. A much longer wavelength than specified in the test
protocol indicates inefficient or inadequate cooling and thermal overload of the diode laser. Then the cooling has
to be improved before continuing laser operation. The emission wavelength shifts with 0.28 nm/K.
3)
Das Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung der Laserdiode muss ausgeschlossen werden.
Reverse voltage has to be excluded.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com