Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DP024 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd

Part # DP024
Description  Single-segment linear LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DEPUW [Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://depuw.com/en/
Logo DEPUW - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd

DP024 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd

  DP024 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd DP024 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd DP024 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd DP024 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd DP024 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd DP024 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd DP024 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Developer Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
DP024
单段式线性 LED 驱动芯片
第 2 页
管脚
1
2
3
8
7
6
NC
OUT
GND
NC
NC
NC
ESOP-8
4
5
REXT
NC
图 2. DP024 管脚定义图
管脚描述
引脚号码
(ESOP-8)
引脚名称
引脚功能描述
1
GND
芯片地
2
REXT
输出电流设置端口
7
OUT
恒流输出端口
3,4,5,6,8
NC
不连接
极限参数 (注 1)
符号
参数
参数范围
单位
θJA
(ESOP-8)
PN 结到环境热阻(注 2)
63
℃/W
TJ
工作结温范围
-40~150
℃
TSTG
存储温度范围
-65~150
℃
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:PCB 条件:双面板,铜箔厚度 2Oz,铺铜面积 2Inch2,连接 8 个过孔。
推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
ILED
输入电压 220Vac
<60
mA
深圳市德普微电子有限公司
www.depuw.com
REV 1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com