Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JC5321 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC5321
Description  Low dropout low power LDO CMOS voltage regulator circuit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

JC5321 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  JC5321 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
第 2 页 共 15 页
封装型式和管脚:
绝对最大额定值:
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
绝对最大额定值
单位
输入电压
VIN
12
V
输出电压
VOUT
Vss-0.3~ VIN+0.3
容许功耗
PD
SOT_89
500
TO_92
300
SOT_23
200
Mw
工作周围温度范围
Topr
-40~+85
℃
保存周围温度范围
Tstg
-40~+125
注意
绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。
万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 电气属性:
JC53XX 系列(JC5312,输出电压+1.2V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
测定
电路
输出电压
VOUT
VIN=2. 2V,IOUT=40mA
1.176
1.2
1.224
V
1
输出电流*1
IOUT
VIN= 2.2V
180
mA
3
输入输出压差*2
Vdrop
IOUT=10 mA
IOUT=100 mA
25
280
35
380
mV
1
输入稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
2.2V≤VIN≤10V
IOUT=10mA
0.05
0.2
%/V
负载稳定度
△VOUT2
VIN=2.2V
1.0mA≤IOUT≤100mA
15
30
mV
输出电压温度系
数
△VOUT
△Ta·VOUT
VIN=2.2V,IOUT=1mA
-40℃≤Ta≤85℃
±50
±100
Ppm/
℃
消耗电流
ISS1
VIN=10V
无负载
1.2
2.5
uA
2
输入电压
VIN
--
10
V
输出短路电流
Ilim
Vout=0V
50
70
mA
JC53XX 系列(JC5315,输出电压+1.5V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
测定
电路
输出电压
VOUT
VIN=2. 5V,IOUT=40mA
1.470
1.5
1.530
V
1
输出电流*1
IOUT
VIN= 2.5V
220
mA
3
输入输出压差*2
Vdrop
IOUT=10 mA
IOUT=100 mA
20
200
28
280
mV
1
输入稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
2.5V≤VIN≤10V
IOUT=10mA
0.05
0.2
%/V
负载稳定度
△VOUT2
VIN=2.5V
1.0mA≤IOUT≤100mA
15
30
mV
输出电压温度系
数
△VOUT
△Ta·VOUT
VIN=2.5V,IOUT=1mA
-40℃≤Ta≤85℃
±50
±100
Ppm/
℃
消耗电流
ISS1
VIN=10V
无负载
1.2
2.5
uA
2
输入电压
VIN
--
10
V
输出短路电流
Ilim
Vout=0V
50
70
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com