Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JC5321 Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC5321
Description  Low dropout low power LDO CMOS voltage regulator circuit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

JC5321 Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button JC5321 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5321 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
第 9 页 共 15 页
■ 工作说明
1.基本工作
图 11 所示为 JC53XX 系列的框图。
误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压
(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输
出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
VIN
定电流源
*1
误差放大器
VOUT
Vref
-
Rf
+
Vfb
基准电压电路
Rs
VSS
*1.寄生二极管
2.输出晶体管
JC53XX 系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的 P 沟道 MOSFET 晶体管。
在晶体管的构造上,因在 VIN-VOUT 端子间存在有寄生二极管,当 VOUT 的电位高
于 VIN 时,有可能因逆流电流而导致 IC 被毁坏。因此,请注意 VOUT 不要超过 V
IN+0.3V 以上。
3. 短路保护电路
JC53XX系列为了在VOUT VSS
−
端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择短路保护即使在
VOUT VSS
−
端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约40 mA。
但是,短路保护电路并没有兼有加热保护功能,在包括了短路条件的使用条件下,请充分地
注意输入电压、负载电流的条件,保证IC 的功耗不超过封装的容许功耗。即使在没有短路的
情况下,若输出较大的电流,并且输入输出的电压差较大时,为了保护输出晶体管短路保护
电路开始工作,电流被限制在所定值内。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com