Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
8 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
15
PCIN
输入输出端峰值电流采样引脚
16
HG1
H 桥功率管输入输出端上管控制引脚
17
BST1
H 桥功率管输入输出端自举电压引脚
18
LX1
输入
/输出端电感连接引脚
19
LG1
H 桥功率管输入输出端下管控制引脚
20
LG2
H 桥功率管电池端下管控制引脚
21
LX2
电池端电感连接引脚
22
BST2
H 桥功率管电池端自举电压引脚
23
HG2
H 桥功率管电池端上管控制引脚
24
PCON
电池端峰值电流采样引脚
25
CSN2
电池端平均电流采样负端
26
CSP2
电池端电流采样正端
27
BAT
电池端供电引脚
28
NC
悬空
29
VCC5V
系统
5V 供电电源,给芯片内部模拟电路供电
30
AGND
模拟地
31
KEY
按键和照明灯引脚
32
VCCIO
系统
3.3V 供电电源,给芯片内部数字电路供电
33
FCAP
电池容量选择引脚,连接不同的电阻,可选择不同的电池容量
34
LED3
电量显示灯驱动引脚,复用为 VSET 功能
35
FSEL
最大输入输出功率选择和 NTC 功能选择引脚,连接不同的电阻,可选择不同的
输入输出功率和 NTC 阈值
36
HLED
快充模式状态指示,复用电池串数选择
37
NTC
NTC 电阻检测引脚
38
CC2
USB-C 口检测和快充通信引脚 CC2
39
DPC
USB-C 口快充智能识别 DP
40
DMC
USB-C 口快充智能识别 DM
41
CC1
USB-C 口检测和快充通信引脚 CC1
42
DPA1
USB-A1 口快充智能识别 DP
43
DMA1
USB-A1 口快充智能识别 DM
44
VOUT1
USB-A1 口 VOUT1 输出电源引脚
45
VOUT1G
USB-A1 口输出路径 NMOS 控制引脚
46
DPA2
USB-A2 口快充智能识别 DP
47
DMA2
USB-A2 口快充智能识别 DM
48
VOUT2
USB-A2 口 VOUT2 输出电源引脚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com